データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

74HCT27PW データシート(PDF) 10 Page - NXP Semiconductors

部品番号 74HCT27PW
部品情報  Triple 3-input NOR gate
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  NXP [NXP Semiconductors]
ホームページ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

74HCT27PW データシート(HTML) 10 Page - NXP Semiconductors

Back Button 74HCT27PW Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors 74HCT27PW Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors 74HCT27PW Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors 74HCT27PW Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors 74HCT27PW Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors 74HCT27PW Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors 74HCT27PW Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors 74HCT27PW Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors 74HCT27PW Datasheet HTML 14Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 16 page
background image
74HC_HCT27_3
© NXP B.V. 2008. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 03 — 7 January 2008
10 of 16
NXP Semiconductors
74HC27; 74HCT27
Triple 3-input NOR gate
Fig 9.
Package outline SOT108-1 (SO14)
UNIT
A
max.
A1
A2
A3
bp
cD(1)
E(1)
(1)
eHE
LLp
QZ
y
w
v
θ
REFERENCES
OUTLINE
VERSION
EUROPEAN
PROJECTION
ISSUE DATE
IEC
JEDEC
JEITA
mm
inches
1.75
0.25
0.10
1.45
1.25
0.25
0.49
0.36
0.25
0.19
8.75
8.55
4.0
3.8
1.27
6.2
5.8
0.7
0.6
0.7
0.3
8
0
o
o
0.25
0.1
DIMENSIONS (inch dimensions are derived from the original mm dimensions)
Note
1. Plastic or metal protrusions of 0.15 mm (0.006 inch) maximum per side are not included.
1.0
0.4
SOT108-1
X
w M
θ
A
A1
A2
bp
D
HE
L p
Q
detail X
E
Z
e
c
L
v M A
(A )
3
A
7
8
1
14
y
076E06
MS-012
pin 1 index
0.069
0.010
0.004
0.057
0.049
0.01
0.019
0.014
0.0100
0.0075
0.35
0.34
0.16
0.15
0.05
1.05
0.041
0.244
0.228
0.028
0.024
0.028
0.012
0.01
0.25
0.01
0.004
0.039
0.016
99-12-27
03-02-19
0
2.5
5 mm
scale
SO14: plastic small outline package; 14 leads; body width 3.9 mm
SOT108-1


同様の部品番号 - 74HCT27PW

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Nexperia B.V. All right...
74HCT27PW NEXPERIA-74HCT27PW Datasheet
241Kb / 12P
   Triple 3-input NOR gate
Rev. 6 - 10 September 2020
74HCT27PW-Q100 NEXPERIA-74HCT27PW-Q100 Datasheet
703Kb / 15P
   Triple 3-input NOR gate
74HCT27PW-Q100 NEXPERIA-74HCT27PW-Q100 Datasheet
241Kb / 12P
   Triple 3-input NOR gate
Rev. 2 - 10 September 2020
More results

同様の説明 - 74HCT27PW

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Integral Corp.
IN74HC27A INTEGRAL-IN74HC27A Datasheet
181Kb / 5P
   Triple 3-Input NOR Gate
logo
List of Unclassifed Man...
IW4025B ETC1-IW4025B Datasheet
209Kb / 5P
   Triple 3-Input NOR Gate
logo
Toshiba Semiconductor
TC74VHC27F TOSHIBA-TC74VHC27F_12 Datasheet
204Kb / 8P
   Triple 3-Input NOR Gate
logo
NXP Semiconductors
74ALS27 PHILIPS-74ALS27 Datasheet
88Kb / 7P
   Triple 3-Input NOR gate
1991 Feb 08
logo
Fairchild Semiconductor
74VHC27 FAIRCHILD-74VHC27 Datasheet
102Kb / 8P
   Triple 3-Input NOR Gate
DM74AS27 FAIRCHILD-DM74AS27 Datasheet
46Kb / 4P
   Triple 3-Input NOR Gate
logo
Toshiba Semiconductor
TC74VHC27F TOSHIBA-TC74VHC27F_V01 Datasheet
279Kb / 7P
   Triple 3-Input NOR Gate
2019-01-31
logo
Fairchild Semiconductor
DM74ALS27 FAIRCHILD-DM74ALS27 Datasheet
46Kb / 4P
   Triple 3-Input NOR Gate
logo
Toshiba Semiconductor
TC74VHC27F TOSHIBA-TC74VHC27F Datasheet
189Kb / 5P
   TRIPLE 3-INPUT NOR GATE
logo
Motorola, Inc
SN54LS27 MOTOROLA-SN54LS27 Datasheet
122Kb / 4P
   TRIPLE 3-INPUT NOR GATE
logo
STMicroelectronics
M54HCT27 STMICROELECTRONICS-M54HCT27 Datasheet
232Kb / 9P
   TRIPLE 3-INPUT NOR GATE
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com