データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

74HCT164PW データシート(PDF) 11 Page - NXP Semiconductors

部品番号 74HCT164PW
部品情報  8-bit serial-in, parallel-out shift register
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  NXP [NXP Semiconductors]
ホームページ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

74HCT164PW データシート(HTML) 11 Page - NXP Semiconductors

Back Button 74HCT164PW Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors 74HCT164PW Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors 74HCT164PW Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors 74HCT164PW Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors 74HCT164PW Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors 74HCT164PW Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors 74HCT164PW Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors 74HCT164PW Datasheet HTML 14Page - NXP Semiconductors 74HCT164PW Datasheet HTML 15Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 20 page
background image
74HC_HCT164_4
© NXP B.V. 2010. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 04 — 2 February 2010
11 of 20
NXP Semiconductors
74HC164; 74HCT164
8-bit serial-in, parallel-out shift register
Test data is given in Table 9.
Definitions test circuit:
RT = termination resistance should be equal to output impedance Zo of the pulse generator.
CL = load capacitance including jig and probe capacitance.
Fig 10. Test circuit for measuring switching times
001aah768
tW
tW
tr
tr
tf
VM
VI
negative
pulse
GND
VI
positive
pulse
GND
10 %
90 %
90 %
10 %
VM
VM
VM
tf
VCC
DUT
RT
VI
VO
CL
G
Table 9.
Test data
Type
Input
Load
Test
VI
tr, tf
CL
74HC164
VCC
6.0 ns
15 pF, 50 pF
tPLH, tPHL
74HCT164
3.0 V
6.0 ns
15 pF, 50 pF
tPLH, tPHL


同様の部品番号 - 74HCT164PW

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
74HCT164PW PHILIPS-74HCT164PW Datasheet
131Kb / 24P
   8-bit serial-in, parallel-out shift register
Rev. 03-4 April 2005
74HCT164PW NXP-74HCT164PW Datasheet
146Kb / 20P
   8-bit serial-in, parallel-out shift register
Rev. 7-13 June 2013
logo
Nexperia B.V. All right...
74HCT164PW NEXPERIA-74HCT164PW Datasheet
286Kb / 17P
   8-bit serial-in, parallel-out shift register
74HCT164PW-Q100 NEXPERIA-74HCT164PW-Q100 Datasheet
725Kb / 18P
   8-bit serial-in, parallel-out shift register
74HCT164PW-Q100 NEXPERIA-74HCT164PW-Q100 Datasheet
272Kb / 16P
   8-bit serial-in, parallel-out shift register
Rev. 2 - 11 June 2020
More results

同様の説明 - 74HCT164PW

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Toshiba Semiconductor
TC74VHC9164FK TOSHIBA-TC74VHC9164FK Datasheet
666Kb / 10P
   8-Bit Shift Register (Parallel-IN/ Serial-OUT, Serial -IN/ Parallel -OUT)
2018-06-22
logo
Integral Corp.
IN74LV164 INTEGRAL-IN74LV164 Datasheet
45Kb / 6P
   8-BIT SERIAL-IN/PARALLEL-OUT SHIFT REGISTER
logo
NXP Semiconductors
74LV164 PHILIPS-74LV164 Datasheet
119Kb / 12P
   8-bit serial-in/parallel-out shift register
1998 May 07
logo
Fairchild Semiconductor
MM74HC165MX FAIRCHILD-MM74HC165MX Datasheet
79Kb / 8P
   Parallel-in/Serial-out 8-Bit Shift Register
logo
Motorola, Inc
MC5474F164 MOTOROLA-MC5474F164 Datasheet
69Kb / 3P
   8-BIT SERIAL-IN, PARALLEL-OUT SHIFT REGISTER
logo
KODENSHI_AUK CORP.
KK74LV164 KODENSHI-KK74LV164 Datasheet
476Kb / 6P
   8-BIT SERIAL-IN/PARALLEL-OUT SHIFT REGISTER
logo
Texas Instruments
CD54AC164 TI-CD54AC164_08 Datasheet
457Kb / 16P
[Old version datasheet]   8-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift Register
CD54AC164 TI-CD54AC164_07 Datasheet
427Kb / 16P
[Old version datasheet]   8-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift Register
logo
NXP Semiconductors
74HC_HCT165 PHILIPS-74HC_HCT165_15 Datasheet
139Kb / 22P
   8-bit parallel-in/serial out shift register
Rev. 03-14 March 2008
74AHC_AHCT164 PHILIPS-74AHC_AHCT164_15 Datasheet
109Kb / 18P
   8-bit serial-in/parallel-out shift register
Rev. 03-24 April 2008
logo
Nexperia B.V. All right...
74AHCT164 NEXPERIA-74AHCT164 Datasheet
265Kb / 16P
   8-bit serial-in/parallel-out shift register
Rev. 4 - 11 June 2020
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com