データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

74HC3GU04DC データシート(PDF) 7 Page - NXP Semiconductors

部品番号 74HC3GU04DC
部品情報  Inverter
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  NXP [NXP Semiconductors]
ホームページ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

74HC3GU04DC データシート(HTML) 7 Page - NXP Semiconductors

Back Button 74HC3GU04DC Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors 74HC3GU04DC Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors 74HC3GU04DC Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors 74HC3GU04DC Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors 74HC3GU04DC Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors 74HC3GU04DC Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors 74HC3GU04DC Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors 74HC3GU04DC Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors 74HC3GU04DC Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 16 page
background image
74HC3GU04_4
© NXP B.V. 2010. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 04 — 11 January 2010
7 of 16
NXP Semiconductors
74HC3GU04
Inverter
12.1 Additional characteristics
VO is constant.
Fig 7.
Test set-up for measuring forward transconductance
mna050
VCC
Rbias = 560 kΩ
input
0.47
μF
100
μF
output
A
GND
IO
VI
(f = 1 kHz)
g
fs
I
o
Δ
V
i
Δ
--------
=
Tamb = 25 °C.
Fig 8.
Typical forward transconductance as a function of supply voltage
04
26
8
VCC (V)
gfs
(mA/V)
30
10
0
20
mnb124


同様の部品番号 - 74HC3GU04DC

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Nexperia B.V. All right...
74HC3GU04DC NEXPERIA-74HC3GU04DC Datasheet
238Kb / 14P
   Triple unbuffered inverter
Rev. 6 - 29 January 2019
74HC3GU04DC-Q100 NEXPERIA-74HC3GU04DC-Q100 Datasheet
239Kb / 14P
   Triple unbuffered inverter
More results

同様の説明 - 74HC3GU04DC

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
74LVC1GU04 PHILIPS-74LVC1GU04 Datasheet
96Kb / 15P
   Inverter
2004 Sep 21
logo
Sumida Corporation
CIUH7D45 SUMIDA-CIUH7D45 Datasheet
160Kb / 1P
   INVERTER
logo
Toshiba Semiconductor
TC7S04FTE85LF TOSHIBA-TC7S04FTE85LF Datasheet
183Kb / 7P
   Inverter
logo
Unisonic Technologies
U74AHCT3G04 UTC-U74AHCT3G04 Datasheet
193Kb / 5P
   INVERTER
logo
NXP Semiconductors
74HC3G04 NXP-74HC3G04 Datasheet
91Kb / 13P
   Inverter
Rev. 03-2 July 2008
logo
Toshiba Semiconductor
TC7SZ04AFE TOSHIBA-TC7SZ04AFE_07 Datasheet
153Kb / 5P
   Inverter
TC7SU04F TOSHIBA-TC7SU04F_01 Datasheet
225Kb / 6P
   INVERTER
TC7S04F TOSHIBA-TC7S04F_01 Datasheet
229Kb / 6P
   INVERTER
TC7SZ04AFS TOSHIBA-TC7SZ04AFS Datasheet
166Kb / 6P
   INVERTER
logo
Renesas Technology Corp
RJP65D05DWA RENESAS-RJP65D05DWA Datasheet
157Kb / 4P
   Inverter
RJP65M04DWA RENESAS-RJP65M04DWA_15 Datasheet
147Kb / 4P
   Inverter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com