データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BAT54L データシート(PDF) 3 Page - NXP Semiconductors

部品番号 BAT54L
部品情報  Schottky barrier diode
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  NXP [NXP Semiconductors]
ホームページ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

BAT54L データシート(HTML) 3 Page - NXP Semiconductors

  BAT54L Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors BAT54L Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors BAT54L Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors BAT54L Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors BAT54L Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors BAT54L Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors BAT54L Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
2003 Jun 23
3
NXP Semiconductors
Product data sheet
Schottky barrier diode
BAT54L
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
Tamb = 25 °C unless otherwise specified.
Note
1.
Pulse test: tp = 300 μs; δ = 0.02.
THERMAL CHARACTERISTICS
Note
1.
Refer to SOD882 standard mounting conditions (footprint), FR4 printed-circuit board with 60
μm copper strip line.
Soldering
Reflow soldering is the only recommended soldering method.
SYMBOL
PARAMETER
CONDITIONS
MAX.
UNIT
VF
forward voltage
see Fig.2
IF = 0.1 mA
240
mV
IF = 1 mA
320
mV
IF = 10 mA
400
mV
IF = 30 mA
500
mV
IF = 100 mA
800
mV
IR
continuous reverse current
VR = 25 V; see Fig.3; note 1
2
μA
Cd
diode capacitance
VR = 1 V; f = 1 MHz; see Fig.4
10
pF
SYMBOL
PARAMETER
CONDITIONS
VALUE
UNIT
Rth j-a
thermal resistance from junction to ambient
note 1
500
K/W


同様の部品番号 - BAT54L

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
BAT54L PHILIPS-BAT54L Datasheet
48Kb / 8P
   Schottky barrier diode
2003 Jun 23
logo
ON Semiconductor
BAT54L ONSEMI-BAT54L Datasheet
87Kb / 4P
   Schottky Barrier Diodes
October, 2016 ??Rev. 14
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
BAT54L BILIN-BAT54L Datasheet
169Kb / 3P
   Schottky Barrier Diode
logo
FutureWafer Tech Co.,Lt...
BAT54L FUTUREWAFER-BAT54L Datasheet
1Mb / 15P
   Surface Mount Schottky Barrier Diode
07-DEC-2021 V 2.1
BAT54L FUTUREWAFER-BAT54L Datasheet
2Mb / 21P
   Surface Mount Schottky Barrier Diode
07-FEB-2022 V 2.2
More results

同様の説明 - BAT54L

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
RB070M-30 ROHM-RB070M-30_1 Datasheet
131Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RB095B-40 ROHM-RB095B-40_09 Datasheet
451Kb / 4P
   Schottky barrier Diode
RB161L-40 ROHM-RB161L-40_2 Datasheet
161Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RB205T-60 ROHM-RB205T-60_10 Datasheet
348Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RB215T-60 ROHM-RB215T-60_10 Datasheet
308Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RB496EA ROHM-RB496EA_1 Datasheet
195Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RB521CS-30 ROHM-RB521CS-30_09 Datasheet
366Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RB551V-30 ROHM-RB551V-30_1 Datasheet
132Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RSX101VA-30 ROHM-RSX101VA-30_1 Datasheet
147Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RSX301L-30 ROHM-RSX301L-30_1 Datasheet
181Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RSX301LA-30 ROHM-RSX301LA-30_10 Datasheet
364Kb / 4P
   Schottky barrier diode
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com