データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BC556 データシート(PDF) 4 Page - NXP Semiconductors

部品番号 BC556
部品情報  PNP general purpose transistors
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  NXP [NXP Semiconductors]
ホームページ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

BC556 データシート(HTML) 4 Page - NXP Semiconductors

  BC556 Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors BC556 Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors BC556 Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors BC556 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors BC556 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors BC556 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors BC556 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors BC556 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
2004 Oct 11
4
NXP Semiconductors
Product data sheet
PNP general purpose transistors
BC556; BC557
Fig.2 DC current gain; typical values.
handbook, full pagewidth
0
300
100
200
MBH726
−10−1
hFE
−1
IC (mA)
−10
−103
−102
VCE = −5 V
BC556A.
Fig.3 DC current gain; typical values.
handbook, full pagewidth
0
300
200
100
400
MBH727
−10−2
−10−1
hFE
−1
IC (mA)
−10
−103
−102
VCE = −5 V
BC556B; BC557B.


同様の部品番号 - BC556

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Motorola, Inc
BC556 MOTOROLA-BC556 Datasheet
220Kb / 6P
   Amplifier Transistors
logo
Olitech Electronics Co....
BC556 OLITECH-BC556 Datasheet
791Kb / 4P
   FEATURES
logo
Fairchild Semiconductor
BC556 FAIRCHILD-BC556 Datasheet
43Kb / 4P
   Switching and Amplifier
logo
Micro Commercial Compon...
BC556 MCC-BC556 Datasheet
294Kb / 5P
   PNP Silicon Amplifier Transistor 625mW
logo
ON Semiconductor
BC556 ONSEMI-BC556 Datasheet
158Kb / 6P
   Amplifier Transistors(PNP Silicon)
1996
More results

同様の説明 - BC556

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Weitron Technology
SS8550LT1 WEITRON-SS8550LT1 Datasheet
404Kb / 4P
   PNP General Purpose Transistors
S9012 WEITRON-S9012 Datasheet
1Mb / 4P
   PNP General Purpose Transistors
logo
NXP Semiconductors
BCX71 PHILIPS-BCX71 Datasheet
43Kb / 8P
   PNP general purpose transistors
1999 Apr 20
BC859 PHILIPS-BC859 Datasheet
46Kb / 8P
   PNP general purpose transistors
1999 May 28
BCX17 PHILIPS-BCX17 Datasheet
42Kb / 8P
   PNP general purpose transistors
1999 May 31
logo
Weitron Technology
A1015 WEITRON-A1015 Datasheet
720Kb / 4P
   PNP General Purpose Transistors
2SA1036K WEITRON-2SA1036K Datasheet
209Kb / 4P
   PNP General Purpose Transistors
logo
NXP Semiconductors
BC857BW115 NXP-BC857BW115 Datasheet
163Kb / 10P
   PNP general purpose transistors
2002 Feb 04
BCW69 PHILIPS-BCW69_15 Datasheet
119Kb / 6P
   PNP general purpose transistors
2004 Feb 06
logo
First Components Intern...
2N3905 FCI-2N3905_6 Datasheet
77Kb / 2P
   PNP General Purpose Transistors
logo
Weitron Technology
KTA1505 WEITRON-KTA1505 Datasheet
411Kb / 3P
   PNP General Purpose Transistors
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com