データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TPC8028 データシート(PDF) 1 Page - Toshiba Semiconductor

部品番号 TPC8028
部品情報  lithium-ion secondary battery Notebook PC Portable electronic equipment
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
ホームページ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TPC8028 データシート(HTML) 1 Page - Toshiba Semiconductor

  TPC8028 Datasheet HTML 1Page - Toshiba Semiconductor TPC8028 Datasheet HTML 2Page - Toshiba Semiconductor TPC8028 Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor TPC8028 Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor TPC8028 Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor TPC8028 Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor TPC8028 Datasheet HTML 7Page - Toshiba Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 7 page
background image
TPC8028
2009-09-29
1
東芝電界効果トランジスタ
シリコン
NチャネルMOS形 (U-MOSⅣ)
TPC8028
○ リチウムイオン2次電池用
○ ノートブック
PC 用
○ 携帯電子機器用
• 小型、薄型で実装面積が小さい。
• オン抵抗が低い。 : RDS (ON) = 3.5mΩ (標準)
• 順方向伝達アドミタンスが高い。
: |Yfs| = 40 S (標準)
• 漏れ電流が低い。 : IDSS = 10 µA (最大) (VDS = 30 V)
• 取り扱いが簡単な、エンハンスメントタイプです。
: Vth = 1.3 ~ 2.5 V (VDS = 10 V, ID = 1 mA)
絶対最大定格 (Ta
= 25°C)
項目
記号
定格
単位
ド レイン・ソー ス間 電圧
VDSS
30
V
ドレイン・ ゲート間電 圧
(RGS = 20 kΩ)
VDGR
30
V
ゲート・ソース間 電圧
VGSS
±20
V
DC
(注 1)
ID
18
ドレイン 電流
パルス
(注 1)
IDP
72
A
許容
損失
(t
= 10 s) (注 2a)
PD
1.9
W
許容
損失
(t
= 10 s) (注 2b)
PD
1.0
W
アバランシェエネルギー
( 単発 )
(注 3)
EAS
84
mJ
アバ
ランシ
ェ電流
IAR
18
A
アバランシェエネルギー
( 連続 )
(注 2a) (注 4)
EAR
0.066
mJ
チャ
ネル
Tch
150
°C
保存温
Tstg
−55~150
°C
:
(注 1)、(注 2)、(注 3)、(注 4) は次項を参照ください。
本製品の使用条件
(使用温度/電流/電圧等) が絶対最大定格以内での使用においても、高負荷 (高温および大電流/高電
圧印加、多大な温度変化等
) で連続して使用される場合は、信頼性が著しく低下するおそれがあります。
弊社半導体信頼性ハンドブック
(取り扱い上のご注意とお願いおよびディレーティングの考え方と方法) および個別
信頼性情報
(信頼性試験レポート、推定故障率等) をご確認の上、適切な信頼性設計をお願いします。
この製品は
MOS 構造です。取り扱いの際には、静電気にご注意ください。
単位
: mm
JEDEC
JEITA
2-6J1B
質量
: 0.080 g (標準)
回路構成
8
6
1
2
3
7
5
4


同様の部品番号 - TPC8028

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Toshiba Semiconductor
TPC8028 TOSHIBA-TPC8028 Datasheet
1Mb / 73P
   Bipolar Small-Signal Transistors
logo
VBsemi Electronics Co.,...
TPC8028 VBSEMI-TPC8028 Datasheet
993Kb / 9P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
More results

同様の説明 - TPC8028

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Toshiba Semiconductor
TPCS8302 TOSHIBA-TPCS8302_07 Datasheet
194Kb / 7P
   Lithium Ion Battery Applications Notebook PC Applications Portable Equipment Applications
TPCS8105 TOSHIBA-TPCS8105_07 Datasheet
255Kb / 7P
   Lithium Ion Battery Applications Notebook PC Applications Portable Equipment Applications
TPC8210 TOSHIBA-TPC8210_07 Datasheet
275Kb / 7P
   Lithium Ion Battery Applications Portable Equipment Applications Notebook PC Applications
TPC8207 TOSHIBA-TPC8207_07 Datasheet
254Kb / 7P
   Lithium Ion Battery Applications Notebook PC Applications Portable Equipment Applications
TPCA8103 TOSHIBA-TPCA8103_06 Datasheet
288Kb / 7P
   Lithium Ion Battery Applications Notebook PC Applications Portable Equipment Applications
TPCA8025 TOSHIBA-TPCA8025 Datasheet
215Kb / 7P
   Lithium-Ion Battery Applications Notebook PC Applications Portable Equipment Applications
TPC8110 TOSHIBA-TPC8110_06 Datasheet
267Kb / 7P
   Lithium Ion Battery Applications Notebook PC Applications Portable Equipment Applications
TPCS8209 TOSHIBA-TPCS8209_07 Datasheet
190Kb / 7P
   Lithium Ion Battery Applications Notebook PC Applications Portable Equipment Applications
TPCS8204 TOSHIBA-TPCS8204_07 Datasheet
188Kb / 7P
   Lithium Ion Battery Applications Notebook PC Applications Portable Equipment Applications
TPCS8211 TOSHIBA-TPCS8211_07 Datasheet
209Kb / 7P
   Lithium Ion Battery Applications Notebook PC Applications Portable Equipment Applications
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com