データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TL52055DRG4 データシート(PDF) 4 Page - Texas Instruments

部品番号 TL52055DRG4
部品情報  WIDE-BANDWIDTH,2-INPUT,1-OUTPUT 3-CIRCUIT VIDEO SWITCH
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TI [Texas Instruments]
ホームページ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TL52055DRG4 データシート(HTML) 4 Page - Texas Instruments

  TL52055DRG4 Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments TL52055DRG4 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments TL52055DRG4 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments TL52055DRG4 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments TL52055DRG4 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments TL52055DRG4 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TL52055DRG4 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TL52055DRG4 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TL52055DRG4 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 11 page
background image
TL52055
WIDEBANDWIDTH, 2INPUT, 1OUTPUT
3CIRCUIT VIDEO SWITCH
SCDS169A − MAY 2004 − REVISED APRIL 2005
4
POST OFFICE BOX 655303
DALLAS, TEXAS 75265
equivalent circuit, VCC = 5 V (9 V)
PIN
NO.
PIN
NAME
INSIDE EQUIVALENT CIRCUIT
VOLTAGE
NOTE
16
1
11
14
8
9
1A
1B
2A
2B
3A
3B
A
B
100
VCC VBIAS = 2.9 V (5.2 V)‡
20 k
2.9 V
(5.2 V)†
Input
3
5
6
1Y
2Y
3Y
VCC
Y
1 mA
VCC
2.1 V
(4.4 V)†
Output
2
12
7
1C
2C
3C
VCC
20 k
C
50 k
Control
13
VCC
15
4
10
GND1
GND2
GND3
† Voltages in parentheses are associated with VCC = 9 V.
‡ VBIAS is an internal voltage source.


同様の部品番号 - TL52055DRG4

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Texas Instruments
TL52055DR TI-TL52055DR Datasheet
233Kb / 10P
[Old version datasheet]   WIDE BANDWIDTH 2 INPUT 1 OUTPUT 3-CIRCUIT VIDEO SWITCH
More results

同様の説明 - TL52055DRG4

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Texas Instruments
TL52055 TI-TL52055 Datasheet
233Kb / 10P
[Old version datasheet]   WIDE BANDWIDTH 2 INPUT 1 OUTPUT 3-CIRCUIT VIDEO SWITCH
logo
Mitsumi Electronics, Co...
MM1111 MITSUMI-MM1111 Datasheet
231Kb / 10P
   2-Input 1-Output Video Switch / 3-Input 1-Output Video Switch
MM1238 MITSUMI-MM1238 Datasheet
91Kb / 6P
   3-Input 2-Output 3-Circuit Video Switch
MM1389 MITSUMI-MM1389 Datasheet
108Kb / 7P
   Pedestal Clamp 2-Input 1-Output 3-Circuit Video Switch
MM1231 MITSUMI-MM1231 Datasheet
143Kb / 7P
   2-Input 1-Output 3-Circuit Video Switch Monolithic IC
logo
New Japan Radio
NJM2585 NJRC-NJM2585 Datasheet
1Mb / 13P
   WIDE BAND 3-INPUT 1-OUTPUT 3-CIRCUIT VIDEO AMPLIFIER
NJM2586A NJRC-NJM2586A Datasheet
562Kb / 9P
   WIDE BAND 3-INPUT 1-OUTPUT 3-CIRCUIT VIDEO AMPLIFIER
NJM2535 NJRC-NJM2535 Datasheet
196Kb / 4P
   3-INPUT 1-OUTPUT VIDEO SWITCH??????
NJM2533 NJRC-NJM2533 Datasheet
193Kb / 4P
   2-INPUT 1-OUTPUT VIDEO SWITCH???
logo
Mitsubishi Electric Sem...
MM1221 MITSUBISHI-MM1221 Datasheet
162Kb / 7P
   2-Input 1-Output Video Switch
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com