データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

7443556190 データシート(PDF) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

部品番号 7443556190
部品情報  POWER-CHOKE WE-HCB
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
ホームページ  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

7443556190 データシート(HTML) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

  7443556190 Datasheet HTML 1Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 7443556190 Datasheet HTML 2Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 7443556190 Datasheet HTML 3Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 7443556190 Datasheet HTML 4Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
Bezeichnung :
description :
A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
E
mm
F
mm
G
mm
Marking = part number
Eigenschaften /
properties
Wert / value
Einheit / unit
tol.
Leerlaufinduktivität/
initial inductance
DC-Widerstand /
DC-resistance
Nennstrom /
rated current
Sättigungsstrom/
saturation current
Eigenres.-Frequenz
self-res.-frequency
33%
Umgebungstemperatur / temperature:
+20°C
WE-Perm2
When exposed to shock and vibration stress, it is recommended
to fix the device by seperate means (such as glue, fasteners, etc).
Rst
08-02-28
Rst
08-02-18
Name
Datum / date
Version 1
Version 2
Geprüft / checked
...................................................
..............................................
Änderung / modification
Basismaterial / base material:
F Werkstoffe & Zulassungen / material & approvals:
Würth Elektronik
..................................................................................
Kunde / customer
Draht / wire:
Polyamide/Imid coating
exceed 125°C under worst case operating conditions.
Isat
typ.
SRF
51
MHz
D Prüfgeräte / test equipment:
Umgebungstemp. / ambient temperature:
-40°C - +75°C
Freigabe erteilt / general release:
± 8%
IN
52
∆L/L0= 30 %
http://www.we-online.de
Datum / date
..................................................................................
Unterschrift / signature
Kontrolliert / approved
Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG
Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG
Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG
Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG
D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Strasse 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400
Spezifikation für Freigabe / specification for release
DATUM / DATE : 2008-05-28
A
Testbedingungen /
test conditions
32,5
typ.
± 20%
∆T= 50 K
Kunde / customer :
SPEICHERDROSSEL WE-HCB
POWER-CHOKE WE-HCB
Artikelnummer / part number :
8,9 ± 0,3
100 kHz / 10mA
L0
4,2 ± 0,5
8,0 ± 1,0
B Elektrische Eigenschaften / electrical properties:
7443556190
A Mechanische Abmessungen / dimensions:
µH
@ 20°C
RDC
1,20
1,90
A
WAYNE KERR 3260B für/for L
0; R
DC; ISAT; IN
mΩ
Luftfeuchtigkeit / humidity:
Arbeitstemperatur / operating temperature: -40°C - +125°C
typ.
G Eigenschaften / general specifications:
E Testbedingungen / test conditions:
18,2 ± 0,5
C Lötpad / soldering spec.:
It is recommended that the temperature of the part does not
18,3 ± 1,0
5,0 ± 1,0
9,0 ± 1,0
E
A
C
D
B
F
G
[
mm]
6,0
6,0
7,3
SEITE 1 VON 4


同様の部品番号 - 7443556190

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
7443556190 WURTH-7443556190 Datasheet
1Mb / 6P
   WE-HCI SMD Flat Wire High Current Inductor
7443556190 WURTH-7443556190_12 Datasheet
1Mb / 6P
   WE-HCI SMD Flat Wire High Current Inductor
More results

同様の説明 - 7443556190

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
7443556560 WURTH-7443556560 Datasheet
155Kb / 4P
   POWER-CHOKE WE-HCB
7443556450 WURTH-7443556450 Datasheet
155Kb / 4P
   POWER-CHOKE WE-HCB
7443556082 WURTH-7443556082 Datasheet
155Kb / 4P
   POWER-CHOKE WE-HCB
7443556260 WURTH-7443556260 Datasheet
155Kb / 4P
   POWER-CHOKE WE-HCB
7443556350 WURTH-7443556350 Datasheet
155Kb / 4P
   POWER-CHOKE WE-HCB
7443556130 WURTH-7443556130 Datasheet
156Kb / 4P
   POWER-CHOKE WE-HCB
74435561100 WURTH-74435561100 Datasheet
152Kb / 4P
   POWER-CHOKE WE-HCB
7443556680 WURTH-7443556680 Datasheet
155Kb / 4P
   POWER-CHOKE WE-HCB
74435573300 WURTH-74435573300 Datasheet
128Kb / 4P
   POWER-CHOKE WE-HCB (Ferrite)
74435572200 WURTH-74435572200 Datasheet
128Kb / 4P
   POWER-CHOKE WE-HCB (Ferrite)
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com