データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SB180-E-41C データシート(PDF) 2 Page - Gulf Semiconductor

部品番号 SB180-E-41C
部品情報  SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER VOLTAGE: 80V CURRENT: 1.0A
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  GULFSEMI [Gulf Semiconductor]
ホームページ  http://www.gulfsemi.com
Logo GULFSEMI - Gulf Semiconductor

SB180-E-41C データシート(HTML) 2 Page - Gulf Semiconductor

  SB180-E-41C Datasheet HTML 1Page - Gulf Semiconductor SB180-E-41C Datasheet HTML 2Page - Gulf Semiconductor SB180-E-41C Datasheet HTML 3Page - Gulf Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
Rev.A1
www.gulfsemi.com
RATINGS AND CHARACTERISTIC CURVES SB180-E-41C


同様の部品番号 - SB180-E-41C

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Leshan Radio Company
SB180-E LRC-SB180-E Datasheet
181Kb / 7P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to 100V Forward Current 1.0A
More results

同様の説明 - SB180-E-41C

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Gulf Semiconductor
SB10EQ GULFSEMI-SB10EQ Datasheet
427Kb / 3P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER VOLTAGE: 100V CURRENT: 1.0A
SB120 GULFSEMI-SB120 Datasheet
96Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER VOLTAGE: 20 TO 60V CURRENT: 1.0A
SB120E GULFSEMI-SB120E Datasheet
97Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER VOLTAGE: 20 TO 60V CURRENT: 1.0A
1N5817 GULFSEMI-1N5817 Datasheet
89Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER VOLTAGE: 20 TO 40V CURRENT: 1.0A
SB180 GULFSEMI-SB180 Datasheet
113Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER VOLTAGE: 80 TO 100V CURRENT: 1.0A
logo
Diodes Incorporated
B1100LB DIODES-B1100LB_15 Datasheet
107Kb / 4P
   1.0A HIGH VOLTAGE SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
DFLS1200 DIODES-DFLS1200 Datasheet
382Kb / 3P
   1.0A HIGH VOLTAGE SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
DS30628 Rev. 3 - 2
SB170 DIODES-SB170 Datasheet
63Kb / 2P
   1.0A HIGH VOLTAGE SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
DS30116 Rev. B-1
DFLS1100 DIODES-DFLS1100 Datasheet
86Kb / 3P
   1.0A HIGH VOLTAGE SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
DS30497 Rev. 4 - 2
SB170 DIODES-SB170_15 Datasheet
64Kb / 2P
   1.0A HIGH VOLTAGE SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com