データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SB345S データシート(PDF) 2 Page - Gulf Semiconductor

部品番号 SB345S
部品情報  SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER VOLTAGE: 45V CURRENT: 3.0A
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  GULFSEMI [Gulf Semiconductor]
ホームページ  http://www.gulfsemi.com
Logo GULFSEMI - Gulf Semiconductor

SB345S データシート(HTML) 2 Page - Gulf Semiconductor

  SB345S Datasheet HTML 1Page - Gulf Semiconductor SB345S Datasheet HTML 2Page - Gulf Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Rev.A1
www.gulfsemi.com
RATINGS AND CHARACTERISTIC CURVES SB345S


同様の部品番号 - SB345S

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Unisonic Technologies
SB345 UTC-SB345 Datasheet
133Kb / 3P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Gulf Semiconductor
SB345-A GULFSEMI-SB345-A Datasheet
191Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER VOLTAGE: 45V CURRENT: 3.0A
logo
Comchip Technology
SB345B-G COMCHIP-SB345B-G Datasheet
59Kb / 3P
   Leaded Schottky Barrier Rectifiers
SB345EA-G COMCHIP-SB345EA-G Datasheet
60Kb / 3P
   ESD Leaded Schottky Barrier Rectifiers
SB345EB-G COMCHIP-SB345EB-G Datasheet
60Kb / 3P
   ESD Leaded Schottky Barrier Rectifiers
More results

同様の説明 - SB345S

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Gulf Semiconductor
SB345-A GULFSEMI-SB345-A Datasheet
191Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER VOLTAGE: 45V CURRENT: 3.0A
SB1645FCT GULFSEMI-SB1645FCT Datasheet
128Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER VOLTAGE: 45V CURRENT: 16.0A
SB2045FCT GULFSEMI-SB2045FCT Datasheet
115Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER VOLTAGE: 45V CURRENT: 20.0A
SB1545FCT GULFSEMI-SB1545FCT Datasheet
129Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER VOLTAGE: 45V CURRENT: 150A
SB2045CT GULFSEMI-SB2045CT Datasheet
115Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER VOLTAGE: 45V CURRENT: 20.0A
SB1545CT GULFSEMI-SB1545CT Datasheet
122Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER VOLTAGE: 45V CURRENT: 15.0A
SB1045CT GULFSEMI-SB1045CT Datasheet
106Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER VOLTAGE: 45V CURRENT: 10.0A
SB3045CT GULFSEMI-SB3045CT Datasheet
123Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER VOLTAGE: 45V CURRENT: 30.0A
SB340S GULFSEMI-SB340S Datasheet
98Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER VOLTAGE: 40V CURRENT: 3.0A
SB360Q GULFSEMI-SB360Q Datasheet
100Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER VOLTAGE: 60V CURRENT: 3.0A
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com