データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SB10100CT データシート(PDF) 2 Page - Gulf Semiconductor

部品番号 SB10100CT
部品情報  SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER VOLTAGE: 100V CURRENT: 10.0A
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  GULFSEMI [Gulf Semiconductor]
ホームページ  http://www.gulfsemi.com
Logo GULFSEMI - Gulf Semiconductor

SB10100CT データシート(HTML) 2 Page - Gulf Semiconductor

  SB10100CT Datasheet HTML 1Page - Gulf Semiconductor SB10100CT Datasheet HTML 2Page - Gulf Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Rev.A1
www.gulfsemi.com
RATINGS AND CHARACTERISTIC CURVES SB10100CT


同様の部品番号 - SB10100CT

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Pan Jit International I...
SB10100CT PANJIT-SB10100CT Datasheet
39Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS(VOLTAGE- 20 to 100 Volts CURRENT - 10.0 Ampere)
logo
Won-Top Electronics
SB10100CT WTE-SB10100CT Datasheet
40Kb / 3P
   10A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SB10100CT WTE-SB10100CT Datasheet
50Kb / 4P
   10A DUAL SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Pan Jit International I...
SB10100CT PANJIT-SB10100CT Datasheet
427Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
PACELEADER INDUSTRIAL
SB10100CT PACELEADER-SB10100CT Datasheet
288Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
More results

同様の説明 - SB10100CT

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Gulf Semiconductor
SB10100FCT GULFSEMI-SB10100FCT Datasheet
205Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER VOLTAGE: 100V CURRENT: 10.0A
SB1060CT GULFSEMI-SB1060CT Datasheet
91Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER VOLTAGE: 60V CURRENT: 10.0A
SB1060FCT GULFSEMI-SB1060FCT Datasheet
94Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER VOLTAGE: 60V CURRENT: 10.0A
SB10200CT GULFSEMI-SB10200CT Datasheet
113Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER VOLTAGE: 200V CURRENT: 10.0A
SB1045CT GULFSEMI-SB1045CT Datasheet
106Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER VOLTAGE: 45V CURRENT: 10.0A
SB10200FCT GULFSEMI-SB10200FCT Datasheet
118Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER VOLTAGE: 200V CURRENT: 10.0A
SB1040CT GULFSEMI-SB1040CT Datasheet
107Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER VOLTAGE: 40V CURRENT: 10.0A
SB10150FCT GULFSEMI-SB10150FCT Datasheet
123Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER VOLTAGE: 150V CURRENT: 10.0A
SB10150CT GULFSEMI-SB10150CT Datasheet
109Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER VOLTAGE: 150V CURRENT: 10.0A
logo
PACELEADER INDUSTRIAL
MBR10100AULPS PACELEADER-MBR10100AULPS Datasheet
383Kb / 2P
   10.0A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS 100V
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com