データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

UF30B データシート(PDF) 2 Page - Gulf Semiconductor

部品番号 UF30B
部品情報  ULTRAFAST EFFICIENT GLASS PASSIVATED RECTIFIER VOLTAGE竊?0 TO 1000V CURRENT竊?3.0A
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  GULFSEMI [Gulf Semiconductor]
ホームページ  http://www.gulfsemi.com
Logo GULFSEMI - Gulf Semiconductor

UF30B データシート(HTML) 2 Page - Gulf Semiconductor

  UF30B Datasheet HTML 1Page - Gulf Semiconductor UF30B Datasheet HTML 2Page - Gulf Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
1
RATINGS AND CHARACTERISTIC CURVES UF30A THRU UF30M
1 Rev.1
www.gulfsemi.com


同様の部品番号 - UF30B

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
YUXIANG Magnetc materia...
UF30 YUXIANG-UF30 Datasheet
45Kb / 2P
   UF cores and UI cores
logo
Pan Jit International I...
UF300 PANJIT-UF300 Datasheet
68Kb / 2P
   ULTRAFAST SWITCHING RECTIFIER(VOLTAGE - 50 to 1000 Volts CURRENT - 3.0 Amperes)
logo
Transys Electronics
UF300 TRSYS-UF300 Datasheet
154Kb / 2P
   ULTRAFAST SWITCHING RECTIFIER
logo
Pan Jit International I...
UF300 PANJIT-UF300 Datasheet
60Kb / 2P
   ULTRAFAST RECOVERY RECTIFIERS
UF300 PANJIT-UF300 Datasheet
53Kb / 2P
   ULTRAFAST RECOVERY RECTIFIERS
More results

同様の説明 - UF30B

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Gulf Semiconductor
UF5400 GULFSEMI-UF5400 Datasheet
214Kb / 2P
   ULTRAFAST EFFICIENT GLASS PASSIVATED RECTIFIER VOLTAGE竊?0 TO 1000V CURRENT竊?3.0A
HER301G GULFSEMI-HER301G Datasheet
153Kb / 2P
   ULTRAFAST EFFICIENT GLASS PASSIVATED RECTIFIER VOLTAGE竊?00 TO 1000V CURRENT竊?3.0A
HER151G GULFSEMI-HER151G Datasheet
86Kb / 2P
   ULTRAFAST EFFICIENT GLASS PASSIVATED RECTIFIER VOLTAGE竊?0 TO 1000V CURRENT竊?1.5A
UG3A GULFSEMI-UG3A Datasheet
251Kb / 2P
   ULTRAFAST EFFICIENT GLASS PASSIVATED RECTIFIER VOLTAGE竊?0 TO 200V CURRENT竊?3.0A
HER101G GULFSEMI-HER101G Datasheet
91Kb / 2P
   ULTRAFAST EFFICIENT GLASS PASSIVATED RECTIFIER VOLTAGE竊?0 TO 1000V CURRENT竊?1.0A
HER201G GULFSEMI-HER201G Datasheet
146Kb / 2P
   ULTRAFAST EFFICIENT GLASS PASSIVATED RECTIFIER VOLTAGE竊?0 TO 1000V CURRENT竊?2.0A
UF3001 GULFSEMI-UF3001 Datasheet
155Kb / 2P
   ULTRAFAST EFFICIENT PLASTIC SILICON RECTIFIER VOLTAGE竊?0 TO 1000V CURRENT竊?3.0A
31GF2 GULFSEMI-31GF2 Datasheet
156Kb / 2P
   ULTRAFAST EFFICIENT GLASS PASSIVATED RECTIFIER VOLTAGE竊?00V CURRENT竊?3.0A
31GF4 GULFSEMI-31GF4 Datasheet
79Kb / 2P
   ULTRAFAST EFFICIENT GLASS PASSIVATED RECTIFIER VOLTAGE竊?00V CURRENT竊?3.0A
31GF6 GULFSEMI-31GF6 Datasheet
193Kb / 2P
   ULTRAFAST EFFICIENT GLASS PASSIVATED RECTIFIER VOLTAGE竊?00V CURRENT竊?3.0A
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com