データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

PZT3906T1G データシート(PDF) 5 Page - ON Semiconductor

部品番号 PZT3906T1G
部品情報  General Purpose Transistor PNP Silicon
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ONSEMI [ON Semiconductor]
ホームページ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

PZT3906T1G データシート(HTML) 5 Page - ON Semiconductor

  PZT3906T1G Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor PZT3906T1G Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor PZT3906T1G Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor PZT3906T1G Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor PZT3906T1G Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor PZT3906T1G Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor PZT3906T1G Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
PZT3906T1
http://onsemi.com
5
h PARAMETERS
(VCE = −10 Vdc, f = 1.0 kHz, TA = 25°C)
Figure 9. Current Gain
IC, COLLECTOR CURRENT (mA)
70
100
200
300
50
Figure 10. Output Admittance
IC, COLLECTOR CURRENT (mA)
Figure 11. Input Impedance
IC, COLLECTOR CURRENT (mA)
Figure 12. Voltage Feedback Ratio
IC, COLLECTOR CURRENT (mA)
30
100
50
10
20
2.0
3.0
5.0
7.0
10
1.0
0.1
0.2
1.0
2.0
5.0
0.5
10
0.3
0.5
3.0
0.7
2.0
5.0
10
20
1.0
0.2
0.5
0.1
0.2
1.0
2.0
5.0
10
0.3
0.5
3.0
0.1
0.2
1.0
2.0
5.0
10
0.3
0.5
3.0
7
5
0.1
0.2
1.0
2.0
5.0
10
0.3
0.5
3.0
70
30
0.7
7.0
0.7
7.0
7.0
3.0
0.7
0.3
0.7
7.0
0.7
7.0


同様の部品番号 - PZT3906T1G

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
PZT3906 PHILIPS-PZT3906 Datasheet
48Kb / 8P
   PNP switching transistor
1999 Apr 14
logo
Nanjing International G...
PZT3906 DGNJDZ-PZT3906 Datasheet
1Mb / 4P
   SOT-223 Plastic-Encapsulate Transistors
logo
STMicroelectronics
PZT3906 STMICROELECTRONICS-PZT3906 Datasheet
46Kb / 4P
   SMALL SIGNAL PNP TRANSISTOR
logo
Siemens Semiconductor G...
PZT3906 SIEMENS-PZT3906 Datasheet
119Kb / 5P
   PNP Silicon Switching Transistor
logo
Fairchild Semiconductor
PZT3906 FAIRCHILD-PZT3906 Datasheet
49Kb / 6P
   PNP General Purpose Amplifier
More results

同様の説明 - PZT3906T1G

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Weitron Technology
A733LT1 WEITRON-A733LT1 Datasheet
1Mb / 4P
   General Purpose Transistor PNP Silicon
logo
ON Semiconductor
MMBT2907AWT1 ONSEMI-MMBT2907AWT1 Datasheet
76Kb / 4P
   General Purpose Transistor(PNP Silicon)
April, 2004 ??Rev. 3
logo
Weitron Technology
BC807-16 WEITRON-BC807-16 Datasheet
322Kb / 4P
   General Purpose Transistor PNP Silicon
MMBT3906 WEITRON-MMBT3906 Datasheet
300Kb / 6P
   General Purpose Transistor PNP Silicon
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
2SA727 SECOS-2SA727_15 Datasheet
250Kb / 2P
   PNP Silicon General Purpose Transistor
logo
ON Semiconductor
BCW68GLT1G ONSEMI-BCW68GLT1G Datasheet
113Kb / 3P
   General Purpose Transistor PNP Silicon
August, 2009 ??Rev. 5
logo
Zowie Technology Corpor...
MMBT2907A ZOWIE-MMBT2907A Datasheet
90Kb / 4P
   GENERAL PURPOSE TRANSISTOR PNP SILICON
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
2N2907A SECOS-2N2907A Datasheet
210Kb / 5P
   PNP Silicon General Purpose Transistor
2SA1036K SECOS-2SA1036K Datasheet
227Kb / 2P
   PNP Silicon General Purpose Transistor
2SA1576F SECOS-2SA1576F Datasheet
439Kb / 3P
   PNP Silicon General Purpose Transistor
2SB709A SECOS-2SB709A Datasheet
564Kb / 3P
   PNP Silicon General Purpose Transistor
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com