データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

0001.2712.22 データシート(PDF) 3 Page - Schurter Inc.

部品番号 0001.2712.22
部品情報  Miniature Fuse, 5 x 20 mm, Time-Lag T, H, 250 VAC, UL: 115 V - 300 VDC
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SCHURTER [Schurter Inc.]
ホームページ  http://www.schurterinc.com
Logo SCHURTER - Schurter Inc.

0001.2712.22 データシート(HTML) 3 Page - Schurter Inc.

  0001.2712.22 Datasheet HTML 1Page - Schurter Inc. 0001.2712.22 Datasheet HTML 2Page - Schurter Inc. 0001.2712.22 Datasheet HTML 3Page - Schurter Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image

Non resettable fuses
SPT 5x20
www.schurter.com/pg0_2
Fuses
Time-Current-Curves
0.001
0.01
0.1
1
10
100
1000
10000
100000
1
10
≤ 0.8 A
1 – 3.15 A
4 – 10 A
_> 12.5 A
Multiple of Rated Current In
Thespecifications,descriptionsandillustrationsindicatedinthisdocumentarebasedon
currentinformation.Allcontentissubjecttomodificationsandamendments.


同様の部品番号 - 0001.2712.22

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Schurter Inc.
0001.2712.22 SCHURTER-0001.2712.22 Datasheet
458Kb / 3P
   Surface Mount Fuse
0001.2712.22 SCHURTER-0001.2712.22 Datasheet
457Kb / 3P
   Surface Mount Fuse
More results

同様の説明 - 0001.2712.22

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Schurter Inc.
SPT5X20 SCHURTER-SPT5X20 Datasheet
369Kb / 4P
   Miniature Fuse, 5 x 20 mm, Time-Lag T, H, 250 VAC, UL: 115 V - 300 VDC
SPT5X20 SCHURTER-SPT5X20_V01 Datasheet
385Kb / 4P
   Miniature Fuse, 5 x 20 mm, Time-Lag T, H, 250 VAC, UL: 115 V - 300 VDC
08.02.2022
SPT5X20PIGTAIL SCHURTER-SPT5X20PIGTAIL Datasheet
285Kb / 4P
   Miniature Fuse with Pigtail, 5.4 x 22.5 mm, Time-Lag T, H, 250 VAC, UL: 115 - 300 VDC
0001.2501.PT SCHURTER-0001.2501.PT Datasheet
252Kb / 3P
   Miniature Fuse with Pigtail, 5.4 x 22.5 mm, Time-Lag T, H, 250 VAC, UL: 115 - 300 VDC
logo
Cherry Semiconductor Co...
0001.2501.PT CHERRY-0001.2501.PT Datasheet
438Kb / 3P
   Miniature Fuse with Pigtail, 5.4 x 22.5 mm, Time-Lag T, H, 250 VAC, UL: 115 - 300 VDC
logo
Schurter Inc.
20200001 SCHURTER-20200001 Datasheet
306Kb / 2P
   Miniature Fuse, 5 x 20 mm, Time-Lag T, Telecom, H, 250 VAC
00343101 SCHURTER-00343101 Datasheet
362Kb / 3P
   Miniature Fuse, 5 x 20 mm, Time-Lag T, L, 250 VAC
FST5X20 SCHURTER-FST5X20 Datasheet
333Kb / 4P
   Miniature Fuse, 5 x 20 mm, Time-Lag T, L, 250 VAC
FST5X20 SCHURTER-FST5X20_V02 Datasheet
349Kb / 4P
   Miniature Fuse, 5 x 20 mm, Time-Lag T, L, 250 VAC
04.01.2022
00343761 SCHURTER-00343761 Datasheet
259Kb / 2P
   Miniature Fuse, 5 x 20 mm, Time-Lag T, cULus, 250 VAC
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com