データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AD5445YRUZ-REEL7 データシート(PDF) 9 Page - Analog Devices

部品番号 AD5445YRUZ-REEL7
部品情報  8-/10-/12-Bit, High Bandwidth Multiplying DACs with Parallel Interface
Download  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AD [Analog Devices]
ホームページ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD5445YRUZ-REEL7 データシート(HTML) 9 Page - Analog Devices

Back Button AD5445YRUZ-REEL7 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD5445YRUZ-REEL7 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD5445YRUZ-REEL7 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD5445YRUZ-REEL7 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD5445YRUZ-REEL7 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD5445YRUZ-REEL7 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD5445YRUZ-REEL7 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD5445YRUZ-REEL7 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices AD5445YRUZ-REEL7 Datasheet HTML 13Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 32 page
background image
AD5424/AD5433/AD5445
Rev. B | Page 9 of 32
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS
–0.20
–0.15
–0.10
–0.05
0
0.05
0.10
0.15
0.20
0
50
100
150
200
250
CODE
TA = 25°C
VREF = 10V
VDD = 5V
Figure 9. INL vs. Code (8-Bit DAC)
–0.5
–0.4
–0.3
–0.2
–0.1
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0
200
400
600
800
1000
CODE
TA = 25°C
VREF = 10V
VDD = 5V
Figure 10. INL vs. Code (10-Bit DAC)
–1.0
–0.8
–0.6
–0.4
–0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
2000
1500
500
1000
0
2500
3000
3500
4000
CODE
TA = 25°C
VREF = 10V
VDD = 5V
Figure 11. INL vs. Code (12-Bit DAC)
–0.20
–0.15
–0.10
–0.05
0
0.05
0.10
0.15
0.20
0
50
100
150
200
250
CODE
TA = 25°C
VREF = 10V
VDD = 5V
Figure 12. DNL vs. Code (8-Bit DAC)
–0.5
–0.4
–0.3
–0.2
–0.1
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0
200
400
600
800
1000
CODE
TA = 25°C
VREF = 10V
VDD = 5V
Figure 13. DNL vs. Code (10-Bit DAC)
–1.0
–0.8
–0.6
–0.4
–0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
2000
1500
500
1000
0
2500
3000
3500
4000
CODE
TA = 25°C
VREF = 10V
VDD = 5V
Figure 14. DNL vs. Code (12-Bit DAC)


同様の部品番号 - AD5445YRUZ-REEL7

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Analog Devices
AD5445YRUZ-REEL7 AD-AD5445YRUZ-REEL7 Datasheet
700Kb / 28P
   High Bandwidth Multiplying DACs
More results

同様の説明 - AD5445YRUZ-REEL7

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Analog Devices
AD5424 AD-AD5424_15 Datasheet
1,006Kb / 29P
   8-/10-/12-Bit, High Bandwidth Multiplying DACs with Parallel Interface
REV. D
AD5433 AD-AD5433_15 Datasheet
1,006Kb / 29P
   8-/10-/12-Bit, High Bandwidth Multiplying DACs with Parallel Interface
REV. D
AD5445 AD-AD5445_15 Datasheet
1,006Kb / 29P
   8-/10-/12-Bit, High Bandwidth Multiplying DACs with Parallel Interface
Rev. D
AD5424 AD-AD5424 Datasheet
888Kb / 24P
   8-/10-/12-Bit, High Bandwidth, Multiplying DACs with Parallel Interface
REV. 0
AD5447 AD-AD5447_15 Datasheet
904Kb / 33P
   Dual 8-/10-/12-Bit, High Bandwidth, Multiplying DACs with Parallel Interface
REV. C
AD5440 AD-AD5440 Datasheet
717Kb / 32P
   Dual 8-/10-/12-Bit, High Bandwidth, Multiplying DACs with Parallel Interface
REV. C
AD5428 AD-AD5428_15 Datasheet
904Kb / 33P
   Dual 8-/10-/12-Bit, High Bandwidth, Multiplying DACs with Parallel Interface
REV. C
AD5440 AD-AD5440_15 Datasheet
904Kb / 33P
   Dual 8-/10-/12-Bit, High Bandwidth, Multiplying DACs with Parallel Interface
REV. C
AD5432 AD-AD5432_15 Datasheet
987Kb / 25P
   8-/10-/12-Bit High Bandwidth Multiplying DACs with Serial Interface
Rev. G
AD5443 AD-AD5443_15 Datasheet
987Kb / 25P
   8-/10-/12-Bit High Bandwidth Multiplying DACs with Serial Interface
Rev. G
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com