データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BA3899 データシート(PDF) 4 Page - Rohm

部品番号 BA3899
部品情報  EL driver for portable sets
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ROHM [Rohm]
ホームページ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BA3899 データシート(HTML) 4 Page - Rohm

  BA3899 Datasheet HTML 1Page - Rohm BA3899 Datasheet HTML 2Page - Rohm BA3899 Datasheet HTML 3Page - Rohm BA3899 Datasheet HTML 4Page - Rohm BA3899 Datasheet HTML 5Page - Rohm BA3899 Datasheet HTML 6Page - Rohm BA3899 Datasheet HTML 7Page - Rohm BA3899 Datasheet HTML 8Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
4
Standard ICs
BA3899F
Application example
5
6
7
STBY
8
OSC2
OSC1
Fig. 2
RSW2
EL 16000pF
R1
2k
D1
Q2
Q1
L1
100k
VCC = 5V
ROHM: 1SS376
ROHM: 2SC4061KP
SW1
SW2
STBY
RX
300k
VCC
SANYO: 2SC3645T
1.5mH (TOKO: D73LC)
GND
N.C.
C1
C1
8200pF
± 10%
2.2
µF
C2
1500pF
± 10%
C2
12
34
+
Because of the characteristics of the EL element, continuous application of particularly high DC power supply voltage can shorten the lifetime of the
element. To avoid this, we recommend inserting a switch in the power supply line.


同様の部品番号 - BA3899

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
BA3890 ROHM-BA3890 Datasheet
56Kb / 4P
   Pulse width controller for portable CD players
BA3890F ROHM-BA3890F Datasheet
56Kb / 4P
   Pulse width controller for portable CD players
logo
List of Unclassifed Man...
BA38931 ETC-BA38931 Datasheet
426Kb / 5P
   SINGLE PHASE MOULDED BRIDGES 0,8 AMP TO 1,5 AMP
BA38933 ETC-BA38933 Datasheet
426Kb / 5P
   SINGLE PHASE MOULDED BRIDGES 0,8 AMP TO 1,5 AMP
More results

同様の説明 - BA3899

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Nippon Precision Circui...
SM8143A NPC-SM8143A_06 Datasheet
115Kb / 8P
   EL Driver
logo
TOKO, Inc
D32FU TOKO-D32FU Datasheet
91Kb / 1P
   Fixed Inductors for EL Lamp Driver
logo
Rohm
BH6541KV ROHM-BH6541KV Datasheet
182Kb / 3P
   Power driver for portable CD
logo
TOKO, Inc
D31FU TOKO-D31FU Datasheet
91Kb / 1P
   Fixed Inductors for EL Lamp Driver
logo
Nippon Precision Circui...
SM8145A NPC-SM8145A Datasheet
112Kb / 7P
   Dual EL Driver
SM8140A NPC-SM8140A Datasheet
66Kb / 6P
   EL Driver IC
SM8143A NPC-SM8143A Datasheet
75Kb / 6P
   EL Sheet Driver
logo
Supertex, Inc
HV857DB1 SUTEX-HV857DB1 Datasheet
437Kb / 2P
   EL Lamp Driver
logo
Nippon Precision Circui...
SM8146AD1 NPC-SM8146AD1 Datasheet
304Kb / 19P
   EL Driver IC
SM8142 NPC-SM8142 Datasheet
102Kb / 8P
   EL Sheet Driver
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com