データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BA5916FP データシート(PDF) 4 Page - Rohm

部品番号 BA5916FP
部品情報  4-channel BTL driver for CD players and CD-ROMs
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ROHM [Rohm]
ホームページ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BA5916FP データシート(HTML) 4 Page - Rohm

  BA5916FP Datasheet HTML 1Page - Rohm BA5916FP Datasheet HTML 2Page - Rohm BA5916FP Datasheet HTML 3Page - Rohm BA5916FP Datasheet HTML 4Page - Rohm BA5916FP Datasheet HTML 5Page - Rohm BA5916FP Datasheet HTML 6Page - Rohm BA5916FP Datasheet HTML 7Page - Rohm BA5916FP Datasheet HTML 8Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
731
Optical disc ICs
BA5916FP-Y
FElectrical characteristics (unless otherwise noted, Ta = 25_C, VCC = 5V, BIAS = 2.5V, RIN = 10kΩ, RL = 8Ω)


同様の部品番号 - BA5916FP

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
BA591 PHILIPS-BA591 Datasheet
52Kb / 8P
   Band-switching diode
1998 Aug 31
logo
Guangdong Kexin Industr...
BA591 KEXIN-BA591 Datasheet
34Kb / 1P
   Band-switching diode
logo
NXP Semiconductors
BA591 NXP-BA591 Datasheet
9Mb / 130P
   RF Manual 16th edition
June 2012
logo
Rohm
BA5912 ROHM-BA5912 Datasheet
127Kb / 8P
   2-channel BTL driver for CD players
BA5912AFP-Y ROHM-BA5912AFP-Y Datasheet
127Kb / 8P
   2-channel BTL driver for CD players
More results

同様の説明 - BA5916FP

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
BA5970FP ROHM-BA5970FP Datasheet
150Kb / 9P
   4-channel BTL driver for CD players and CD-ROMs
BA6196FP ROHM-BA6196FP Datasheet
178Kb / 10P
   4-channel BTL driver for CD players
BA6997FP ROHM-BA6997FP Datasheet
119Kb / 7P
   4-channel BTL driver for CD players
BA5972FP ROHM-BA5972FP Datasheet
152Kb / 9P
   BTL driver for CD-ROMs
BA6392FP ROHM-BA6392FP Datasheet
124Kb / 8P
   4-channel BTL driver for CD players
BA6790FP ROHM-BA6790FP Datasheet
134Kb / 7P
   4-channel BTL driver for CD players
BA6797FP ROHM-BA6797FP Datasheet
164Kb / 10P
   4-channel BTL driver for CD players
BA5913FP-Y ROHM-BA5913FP-Y Datasheet
142Kb / 9P
   4-channel BTL driver for CD players and CD-ROM drives
BA5937AFP ROHM-BA5937AFP Datasheet
150Kb / 9P
   4-channel BTL driver for CD players
BA5941FP ROHM-BA5941FP Datasheet
116Kb / 8P
   4-channel BTL driver for CD players
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com