データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BA5972FP データシート(PDF) 6 Page - Rohm

部品番号 BA5972FP
部品情報  BTL driver for CD-ROMs
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ROHM [Rohm]
ホームページ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BA5972FP データシート(HTML) 6 Page - Rohm

  BA5972FP Datasheet HTML 1Page - Rohm BA5972FP Datasheet HTML 2Page - Rohm BA5972FP Datasheet HTML 3Page - Rohm BA5972FP Datasheet HTML 4Page - Rohm BA5972FP Datasheet HTML 5Page - Rohm BA5972FP Datasheet HTML 6Page - Rohm BA5972FP Datasheet HTML 7Page - Rohm BA5972FP Datasheet HTML 8Page - Rohm BA5972FP Datasheet HTML 9Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 9 page
background image
667
Optical disc ICs
BA5972FP
FMeasurement circuit switch table
(1)
Circuit current and standby (VMT = 0V, VIN = 2.5V, RL
! OFF, OPB ! 1, NF ! 1, OPRL ! 1)
(2)
Driver block (VST = 5V, RL
! ON, OPB ! 1, NF ! 1, OPRL ! 1)
(3)
Pre-stage operational amplifier block (VST = 5V, VMT = 0V, RL
! OFF)


同様の部品番号 - BA5972FP

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Siemens Semiconductor G...
BA597 SIEMENS-BA597 Datasheet
48Kb / 3P
   Silicon PIN Diode
logo
Guangdong Kexin Industr...
BA597 KEXIN-BA597 Datasheet
33Kb / 1P
   Silicon PIN Diode
logo
Rohm
BA5970FP ROHM-BA5970FP Datasheet
150Kb / 9P
   4-channel BTL driver for CD players and CD-ROMs
BA5973 ROHM-BA5973 Datasheet
137Kb / 7P
   3-channel BTL driver for CD, CD-ROM, DVD, and DVD-ROM
BA5973FP ROHM-BA5973FP Datasheet
137Kb / 7P
   3-channel BTL driver for CD, CD-ROM, DVD, and DVD-ROM
More results

同様の説明 - BA5972FP

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
BA5970FP ROHM-BA5970FP Datasheet
150Kb / 9P
   4-channel BTL driver for CD players and CD-ROMs
BA5916FP ROHM-BA5916FP Datasheet
132Kb / 8P
   4-channel BTL driver for CD players and CD-ROMs
BA6665FM ROHM-BA6665FM Datasheet
67Kb / 9P
   Motor driver for CD-ROMs
logo
Ceramate Technical
W49 CERAMATE-W49 Datasheet
174Kb / 11P
   3-Phase Motor Driver for CD-ROMs
logo
Rohm
BA5995FM ROHM-BA5995FM Datasheet
122Kb / 8P
   BTL driver for CD/CD-ROM
BA6848FP ROHM-BA6848FP Datasheet
155Kb / 11P
   3-phase motor driver for CD-ROMs
BA6849FP ROHM-BA6849FP Datasheet
178Kb / 12P
   3-phase motor driver for CD-ROMs
logo
Sanyo Semicon Device
LA6530M SANYO-LA6530M Datasheet
81Kb / 4P
   2-channel Bridge Driver for CD and CD-ROMs
LA6537 SANYO-LA6537 Datasheet
93Kb / 4P
   4-channel Bridge Driver for CD and CD-ROMs
LA6537M SANYO-LA6537M Datasheet
110Kb / 4P
   4-channel Bridge Driver for CD and CD-ROMs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com