データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BC848B データシート(PDF) 5 Page - Rohm

部品番号 BC848B
部品情報  NPN General Purpose Transistor
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ROHM [Rohm]
ホームページ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BC848B データシート(HTML) 5 Page - Rohm

  BC848B Datasheet HTML 1Page - Rohm BC848B Datasheet HTML 2Page - Rohm BC848B Datasheet HTML 3Page - Rohm BC848B Datasheet HTML 4Page - Rohm BC848B Datasheet HTML 5Page - Rohm BC848B Datasheet HTML 6Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
BC848BW / BC848B
Transistors
Rev.A
5/5
Ta
=25°C
VCE
=5V
f
=30Hz
0.01
0.1
1
10
10k
1k
100k
100
IC-COLLECTOR CURRENT (mA)
Fig.20 Noise characteristics ( )
Ta
=25°C
VCE
=5V
f
=1kHz
0.01
0.1
1
10
10k
1k
100k
100
IC-COLLECTOR CURRENT (mA)
Fig.21 Noise characteristics (
)
Ta
=25°C
VCE
=5V
f
=10kHz
0.01
0.1
1
10
10k
1k
100k
100
IC-COLLECTOR CURRENT (mA)
Fig.22 Noise characteristics (
)


同様の部品番号 - BC848B

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
General Semiconductor
BC848B GE-BC848B Datasheet
301Kb / 6P
   Small Signal Transistors (NPN)
logo
NXP Semiconductors
BC848B PHILIPS-BC848B Datasheet
80Kb / 10P
   NPN general purpose transistors
2004 Feb 06
logo
Pan Jit International I...
BC848B PANJIT-BC848B Datasheet
504Kb / 6P
   NPN GENERAL PURPOSE TRANSISTORS
logo
Guangdong Youtai Semico...
BC848B UMW-BC848B Datasheet
439Kb / 3P
   TRANSISTOR (NPN)
logo
Central Semiconductor C...
BC848B CENTRAL-BC848B Datasheet
345Kb / 2P
   SURFACE MOUNT NPN SILICON TRANSISTOR
More results

同様の説明 - BC848B

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
SSTA28 ROHM-SSTA28 Datasheet
58Kb / 3P
   NPN general purpose transistor
logo
Pan Jit International I...
BC546 PANJIT-BC546 Datasheet
160Kb / 5P
   NPN GENERAL PURPOSE TRANSISTOR
logo
Weitron Technology
BC337 WEITRON-BC337 Datasheet
256Kb / 4P
   NPN General Purpose Transistor
logo
NXP Semiconductors
2PC4617J PHILIPS-2PC4617J Datasheet
40Kb / 8P
   NPN general purpose transistor
1999 May 04
2PC1815 PHILIPS-2PC1815 Datasheet
42Kb / 8P
   NPN general purpose transistor
1999 May 28
2PC4617 PHILIPS-2PC4617 Datasheet
41Kb / 8P
   NPN general purpose transistor
1999 May 21
MPSA06 PHILIPS-MPSA06 Datasheet
41Kb / 8P
   NPN general purpose transistor
1999 Apr 27
2PD1820A NXP-2PD1820A Datasheet
107Kb / 6P
   NPN general purpose transistor
1997 May 22
PMBTA06 NXP-PMBTA06 Datasheet
102Kb / 6P
   NPN general purpose transistor
2004 Jan 22
logo
Shenzhen Ping Sheng Ele...
BC846 PFS-BC846 Datasheet
210Kb / 4P
   NPN general purpose Transistor
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com