データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BU2630FV データシート(PDF) 6 Page - Rohm

部品番号 BU2630FV
部品情報  Dual PLL frequency synthesizer
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ROHM [Rohm]
ホームページ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BU2630FV データシート(HTML) 6 Page - Rohm

  BU2630FV Datasheet HTML 1Page - Rohm BU2630FV Datasheet HTML 2Page - Rohm BU2630FV Datasheet HTML 3Page - Rohm BU2630FV Datasheet HTML 4Page - Rohm BU2630FV Datasheet HTML 5Page - Rohm BU2630FV Datasheet HTML 6Page - Rohm BU2630FV Datasheet HTML 7Page - Rohm BU2630FV Datasheet HTML 8Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
96
Communication ICs
BU2630F / BU2630FV
Description of data
(1) Programmable divider data: D0
X D15
(2) Reference frequency data: R0
X R13
(3) Output port control data : P-T (P-R) TON (RON)
1 : Open drain output ON (LO)
0 : Open drain output OFF (HI)
(4) OFF transmission side (reception side) : Operation stopped
F - T (F - R) pull-down : TPD (RPD) high-impedance, LD = OFF
(5) PS
Programmable device change : No. of divisions = 3
X 4095


同様の部品番号 - BU2630FV

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
BU2611A ROHM-BU2611A Datasheet
73Kb / 4P
   PLL frequency synthesizer for tuners
BU2611AF ROHM-BU2611AF Datasheet
73Kb / 4P
   PLL frequency synthesizer for tuners
BU2611AFS ROHM-BU2611AFS Datasheet
73Kb / 4P
   PLL frequency synthesizer for tuners
BU2614 ROHM-BU2614 Datasheet
132Kb / 9P
   PLL frequency synthesizer for tuners
BU2614FS ROHM-BU2614FS Datasheet
132Kb / 9P
   PLL frequency synthesizer for tuners
More results

同様の説明 - BU2630FV

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Motorola, Inc
MC145149 MOTOROLA-MC145149 Datasheet
157Kb / 12P
   Dual PLL Frequency Synthesizer
logo
Sanyo Semicon Device
LM7006 SANYO-LM7006 Datasheet
275Kb / 7P
   Dual PLL Frequency Synthesizer Circuit
logo
Toshiba Semiconductor
TB31251FL TOSHIBA-TB31251FL Datasheet
573Kb / 15P
   1.4GHz DUAL-PLL FREQUENCY SYNTHESIZER
TB31206FN TOSHIBA-TB31206FN Datasheet
602Kb / 15P
   PLL FREQUENCY SYNTHESIZER
logo
Analog Devices
ADF4107 AD-ADF4107_15 Datasheet
470Kb / 20P
   PLL Frequency Synthesizer
REV. D
ADF4108 AD-ADF4108 Datasheet
445Kb / 20P
   PLL Frequency Synthesizer
REV. 0
ADF4107BCPZ AD-ADF4107BCPZ Datasheet
470Kb / 20P
   PLL Frequency Synthesizer
Rev. D
EVAL-ADF4108EBZ1 AD-EVAL-ADF4108EBZ1 Datasheet
404Kb / 20P
   PLL Frequency Synthesizer
REV. B
ADF4106 AD-ADF4106_15 Datasheet
361Kb / 24P
   PLL Frequency Synthesizer
Rev. E
logo
Sanyo Semicon Device
LC72131K SANYO-LC72131K Datasheet
206Kb / 22P
   PLL Frequency Synthesizer
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com