データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MC145532 データシート(PDF) 8 Page - Motorola, Inc

部品番号 MC145532
部品情報  ADPCM Transcoder
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  MOTOROLA [Motorola, Inc]
ホームページ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MC145532 データシート(HTML) 8 Page - Motorola, Inc

Back Button MC145532 Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MC145532 Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MC145532 Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc MC145532 Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc MC145532 Datasheet HTML 8Page - Motorola, Inc MC145532 Datasheet HTML 9Page - Motorola, Inc MC145532 Datasheet HTML 10Page - Motorola, Inc MC145532 Datasheet HTML 11Page - Motorola, Inc MC145532 Datasheet HTML 12Page - Motorola, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 16 page
background image
MC145532
MOTOROLA
8
ENCODER OUTPUT — LONG FRAME (VDD = 5.0 V, TA = – 40 to + 85°C)
Parameter
Symbol
Min
Max
Unit
Enable Low Hold Time
th(EOE)L
30
ns
Enable Valid Time
tv(EOE)
15
ns
Enable to Data Time (Whichever Edge Occurs Last)
tEOE–EDO
40
ns
Clock to Data Time (Whichever Edge Occurs Last)
tEDC–EDO
45
ns
EOE
tEOE–EDO
* EDO Driver is controlled by EOE
# EDO completes the presentation of data
@ Data recirculates
*
@
EDO
MSB
MSB
MSB
MSB
*
LSB
1
2
3
4
5
6
7
8
EDC
EDO
EDO
EDO
EOE
EOE
EOE
MSB
#
MSB
MSB
MSB
MSB
MSB
MSB
th(EOE)L
tv(EOE)
EDC
EOE
EDO
tEDC–EDO
32 kbps
24 kbps
16 kbps
64 kbps
Figure 4. Encoder Output Timing — Long Frame


同様の部品番号 - MC145532

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Motorola, Inc
MC14553 MOTOROLA-MC14553 Datasheet
231Kb / 8P
   3-Digit BCD Counter
MC145537 MOTOROLA-MC145537 Datasheet
36Kb / 4P
   MC14LC5540 ADPCM Codec Evaluation Kit
MC145537EVK MOTOROLA-MC145537EVK Datasheet
36Kb / 4P
   MC14LC5540 ADPCM Codec Evaluation Kit
MC14553B MOTOROLA-MC14553B Datasheet
231Kb / 8P
   3-Digit BCD Counter
logo
ON Semiconductor
MC14553B ONSEMI-MC14553B Datasheet
178Kb / 12P
   3-Digit BCD Counter
March, 2000 ??Rev. 3
More results

同様の説明 - MC145532

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Mitel Networks Corporat...
MT9126 MITEL-MT9126 Datasheet
312Kb / 22P
   CMOS Quad ADPCM Transcoder
MT9125 MITEL-MT9125 Datasheet
299Kb / 16P
   CMOS Dual ADPCM Transcoder
logo
OKI electronic componet...
MSM6981-01 OKI-MSM6981-01 Datasheet
133Kb / 15P
   32 kbps ADPCM TRANSCODER
MSM7719-01 OKI-MSM7719-01 Datasheet
220Kb / 40P
   Echo Canceler with ADPCM Transcoder
logo
Zarlink Semiconductor I...
ZL38010 ZARLINK-ZL38010 Datasheet
516Kb / 27P
   Low Power Quad ADPCM Transcoder
logo
OKI electronic componet...
MSM7580 OKI-MSM7580 Datasheet
207Kb / 18P
   ITU-T G.721 ADPCM TRANSCODER
logo
Hitachi Semiconductor
HD81803 HITACHI-HD81803 Datasheet
928Kb / 36P
   ADPCM TRANSCODER CONFORMING TO G.721
logo
OKI electronic componet...
MSM7581 OKI-MSM7581 Datasheet
165Kb / 18P
   ITU-T G.721 4ch ADPCM TRANSCODER
logo
List of Unclassifed Man...
ML7202-001 ETC2-ML7202-001 Datasheet
641Kb / 65P
   2-Channel Echo Canceler with Multifunction ADPCM Transcoder
logo
LAPIS Semiconductor Co....
ML7202-001 LAPIS-ML7202-001 Datasheet
635Kb / 65P
   2-Channel Echo Canceler with Multifunction ADPCM Transcoder
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com