データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRF530 データシート(PDF) 6 Page - Samsung semiconductor

部品番号 IRF530
部品情報  N-CHANNEL POWER MOSFETS
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SAMSUNG [Samsung semiconductor]
ホームページ  http://www.samsung.com/Products/Semiconductor
Logo SAMSUNG - Samsung semiconductor

IRF530 データシート(HTML) 6 Page - Samsung semiconductor

  IRF530 Datasheet HTML 1Page - Samsung semiconductor IRF530 Datasheet HTML 2Page - Samsung semiconductor IRF530 Datasheet HTML 3Page - Samsung semiconductor IRF530 Datasheet HTML 4Page - Samsung semiconductor IRF530 Datasheet HTML 5Page - Samsung semiconductor IRF530 Datasheet HTML 6Page - Samsung semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 6 page
background image


同様の部品番号 - IRF530

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Motorola, Inc
IRF530 MOTOROLA-IRF530 Datasheet
157Kb / 2P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT-MODE SILICON GATE TMOS POWER FIELD EFFECT TRANSISTOR
logo
First Components Intern...
IRF530 FCI-IRF530 Datasheet
356Kb / 6P
   14.0A 100V N CHANNEL POWER MOSFET
logo
STMicroelectronics
IRF530 STMICROELECTRONICS-IRF530 Datasheet
47Kb / 3P
   N - CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOS TRANSISTOR
June 1988
logo
Vishay Siliconix
IRF530 VISHAY-IRF530 Datasheet
282Kb / 9P
   Power MOSFET
Rev. B, 21-Mar-11
logo
Transys Electronics
IRF530 TRSYS-IRF530 Datasheet
481Kb / 5P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT-MODE SILICON GATE
More results

同様の説明 - IRF530

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Samsung semiconductor
IRF130 SAMSUNG-IRF130 Datasheet
211Kb / 5P
   N-CHANNEL POWER MOSFETS
IRF140 SAMSUNG-IRF140 Datasheet
211Kb / 5P
   N-CHANNEL POWER MOSFETS
IRFP250 SAMSUNG-IRFP250 Datasheet
518Kb / 7P
   N-Channel Power Mosfets
SSH5N90 SAMSUNG-SSH5N90 Datasheet
264Kb / 5P
   N-CHANNEL POWER MOSFETS
SSS7N60 SAMSUNG-SSS7N60 Datasheet
280Kb / 5P
   N-CHANNEL POWER MOSFETS
IRFZ45 SAMSUNG-IRFZ45 Datasheet
197Kb / 5P
   N-CHANNEL POWER MOSFETS
logo
ARTSCHIP ELECTRONICS CO...
IRL220 ARTSCHIP-IRL220 Datasheet
154Kb / 5P
   N-Channel Power Mosfets
IRF340 ARTSCHIP-IRF340 Datasheet
345Kb / 5P
   N-Channel Power MOSFETs
IRF420 ARTSCHIP-IRF420 Datasheet
381Kb / 5P
   N-Channel Power MOSFETs
IRF610 ARTSCHIP-IRF610 Datasheet
344Kb / 5P
   N-Channel Power Mosfets
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com