データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

KM416V1000B データシート(PDF) 2 Page - Samsung semiconductor

部品番号 KM416V1000B
部品情報  1M x 16Bit CMOS Dynamic RAM with Fast Page Mode
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SAMSUNG [Samsung semiconductor]
ホームページ  http://www.samsung.com/Products/Semiconductor
Logo SAMSUNG - Samsung semiconductor

KM416V1000B データシート(HTML) 2 Page - Samsung semiconductor

  KM416V1000B Datasheet HTML 1Page - Samsung semiconductor KM416V1000B Datasheet HTML 2Page - Samsung semiconductor KM416V1000B Datasheet HTML 3Page - Samsung semiconductor KM416V1000B Datasheet HTML 4Page - Samsung semiconductor KM416V1000B Datasheet HTML 5Page - Samsung semiconductor KM416V1000B Datasheet HTML 6Page - Samsung semiconductor KM416V1000B Datasheet HTML 7Page - Samsung semiconductor KM416V1000B Datasheet HTML 8Page - Samsung semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
KM416C1000B, KM416C1200B
CMOS DRAM
KM416V1000B, KM416V1200B
VCC
DQ0
DQ1
DQ2
DQ3
VCC
DQ4
DQ5
DQ6
DQ7
N.C
N.C
N.C
W
RAS
*A11(N.C)
*A10(N.C)
A0
A1
A2
A3
VCC
VSS
DQ15
DQ14
DQ13
DQ12
VSS
DQ11
DQ10
DQ9
DQ8
N.C
N.C
LCAS
UCAS
OE
A9
A8
A7
A6
A5
A4
VSS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
PIN CONFIGURATION (Top Views)
¡Ü
KM416C/V10(2)00BT
Pin Name
Pin Function
A0 - A11
Address Inputs (4K Product)
A0 - A9
Address Inputs (1K Product)
DQ0 - 15
Data In/Out
VSS
Ground
RAS
Row Address Strobe
UCAS
Upper Column Address Strobe
LCAS
Lower Column Address Strobe
W
Read/Write Input
OE
Data Output Enable
VCC
Power(+5V)
Power(+3.3V)
N.C
No Connection
¡Û
VCC
DQ0
DQ1
DQ2
DQ3
VCC
DQ4
DQ5
DQ6
DQ7
N.C
N.C
W
RAS
*A11(N.C)
*A10(N.C)
A0
A1
A2
A3
VCC
VSS
DQ15
DQ14
DQ13
DQ12
VSS
DQ11
DQ10
DQ9
DQ8
N.C
LCAS
UCAS
OE
A9
A8
A7
A6
A5
A4
VSS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
¡Ü
KM416C/V10(2)00BJ
¡Û
¡Û
*A10 and A11 are N.C for KM416C/V1200B(5V/3.3V, 1K Ref. product)
J : 400mil 42 SOJ
T : 400mil 50(44) TSOP II


同様の部品番号 - KM416V1000B

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Samsung semiconductor
KM416V1000C SAMSUNG-KM416V1000C Datasheet
767Kb / 34P
   1M x 16Bit CMOS Dynamic RAM with Fast Page Mode
More results

同様の説明 - KM416V1000B

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Samsung semiconductor
KM416C1000C SAMSUNG-KM416C1000C Datasheet
767Kb / 34P
   1M x 16Bit CMOS Dynamic RAM with Fast Page Mode
K4F171611D SAMSUNG-K4F171611D Datasheet
528Kb / 34P
   1M x 16Bit CMOS Dynamic RAM with Fast Page Mode
KM416V4000B SAMSUNG-KM416V4000B Datasheet
767Kb / 35P
   4M x 16bit CMOS Dynamic RAM with Fast Page Mode
K4F661612D SAMSUNG-K4F661612D Datasheet
390Kb / 35P
   4M X 16BIT CMOS DYNAMIC RAM WITH FAST PAGE MODE
K4F661612E SAMSUNG-K4F661612E Datasheet
386Kb / 35P
   4M x 16bit CMOS Dynamic RAM with Fast Page Mode
KM416V4000C SAMSUNG-KM416V4000C Datasheet
88Kb / 9P
   4M x 16bit CMOS Dynamic RAM with Fast Page Mode
KM416C4000B SAMSUNG-KM416C4000B Datasheet
826Kb / 35P
   4M x 16bit CMOS Dynamic RAM with Fast Page Mode
KM416C4000C SAMSUNG-KM416C4000C Datasheet
901Kb / 35P
   4M x 16bit CMOS Dynamic RAM with Fast Page Mode
K4F661612C SAMSUNG-K4F661612C Datasheet
844Kb / 35P
   4M x 16bit CMOS Dynamic RAM with Fast Page Mode
K4F661612B SAMSUNG-K4F661612B Datasheet
844Kb / 35P
   4M x 16bit CMOS Dynamic RAM with Fast Page Mode
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com