データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

S1A2297X01 データシート(PDF) 5 Page - Samsung semiconductor

部品番号 S1A2297X01
部品情報  AM/FM TUNER
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SAMSUNG [Samsung semiconductor]
ホームページ  http://www.samsung.com/Products/Semiconductor
Logo SAMSUNG - Samsung semiconductor

S1A2297X01 データシート(HTML) 5 Page - Samsung semiconductor

  S1A2297X01 Datasheet HTML 1Page - Samsung semiconductor S1A2297X01 Datasheet HTML 2Page - Samsung semiconductor S1A2297X01 Datasheet HTML 3Page - Samsung semiconductor S1A2297X01 Datasheet HTML 4Page - Samsung semiconductor S1A2297X01 Datasheet HTML 5Page - Samsung semiconductor S1A2297X01 Datasheet HTML 6Page - Samsung semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
AM/FM TUNER
S1A2297X01
5
COIL SPEC
Seal Name
L1
L2
L3
TURNS
3-1
2 2/8
1-3
2 6/8
1-2
12T
2-3
73T
WIRE (mm)
0.5
UEW
0.5
UEW
0.08
UEW
CONNECTION
(BOTTOM VIEW)
(KOREA TOKO)
FREQUENCY
100MHz
100MHz
792kHz
TUNING CAPACITY
INDUCTANCE
268uH
± 8%min
UNLOADED Q
70min
Seal Name
L1
L2
L3
TURNS
3-1
2 2/8
1-3
2 6/8
1-2
12T
2-3
73T
WIRE (mm)
0.5
UEW
0.5
UEW
0.05
UEW
CONNECTION
(BOTTOM VIEW)
KWANG SUNG PART NO
KST-FO2
FST-FR2
FSI-AO2
FREQUENCY
100MHz
100MHz
796kHz
TUNING CAPACITY
INDUCTANCE
268 uH
± 8% min
UNLOADED Q
70 min
3
2
1
4
5
6
S
3
2
1
4
5
6
S
3
1
4
5
6
S
2
3
2
1
4
5
6
3
2
1
4
5
6
3
1
4
5
6
2


同様の部品番号 - S1A2297X01

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Samsung semiconductor
S1A2298A01 SAMSUNG-S1A2298A01 Datasheet
172Kb / 10P
   AM/FM TUNER MPX
S1A2298A01-A0B0 SAMSUNG-S1A2298A01-A0B0 Datasheet
172Kb / 10P
   AM/FM TUNER MPX
More results

同様の説明 - S1A2297X01

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sanyo Semicon Device
LA1886M SANYO-LA1886M Datasheet
724Kb / 32P
   AM/FM Tuner
logo
Samsung semiconductor
KA2297-D SAMSUNG-KA2297-D Datasheet
157Kb / 6P
   AM/FM TUNER
KA22900-D SAMSUNG-KA22900-D Datasheet
242Kb / 10P
   AM/FM TUNER MPX
S1A0902X01 SAMSUNG-S1A0902X01 Datasheet
263Kb / 20P
   AM/FM TUNER MPX
KA2295-Q SAMSUNG-KA2295-Q Datasheet
247Kb / 8P
   AM/FM TUNER MPX
logo
Microtune,Inc
MT145X MICROTUNE-MT145X Datasheet
143Kb / 2P
   AM/FM TUNER MODULES
logo
Samsung semiconductor
S1A0901A01 SAMSUNG-S1A0901A01 Datasheet
154Kb / 10P
   AM/FM TUNER MPX
KB22902 SAMSUNG-KB22902 Datasheet
122Kb / 6P
   AM/FM TUNER MPX
S1A0900X01 SAMSUNG-S1A0900X01 Datasheet
197Kb / 10P
   AM/FM TUNER MPX
S1A2298A01 SAMSUNG-S1A2298A01 Datasheet
172Kb / 10P
   AM/FM TUNER MPX
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com