データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SD-70287-004 データシート(PDF) 6 Page - Molex Electronics Ltd.

部品番号 SD-70287-004
部品情報  2.54mm (.100") Pitch C-Grid짰 Header
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  MOLEX8 [Molex Electronics Ltd.]
ホームページ  http://www.molex.com
Logo MOLEX8 - Molex Electronics Ltd.

SD-70287-004 データシート(HTML) 6 Page - Molex Electronics Ltd.

  SD-70287-004 Datasheet HTML 1Page - Molex Electronics Ltd. SD-70287-004 Datasheet HTML 2Page - Molex Electronics Ltd. SD-70287-004 Datasheet HTML 3Page - Molex Electronics Ltd. SD-70287-004 Datasheet HTML 4Page - Molex Electronics Ltd. SD-70287-004 Datasheet HTML 5Page - Molex Electronics Ltd. SD-70287-004 Datasheet HTML 6Page - Molex Electronics Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 6 page
background image
70287
REV:
ECR/ECN INFORMATION
SHEET No.
EC No:
UCP2010-0011
A
DATE:
3/2/2010
TITLE:
SALES ASS’Y – HIGH TEMP.
DUAL ROW, .025” SQ PINS
.100” GRID W/ RET. PINS
- 4 -
DOCUMENT NUMBER:
CREATED / REVISED BY:
CHECKED BY:
APPROVED BY:
SD-70287-004
MKIPPER
JBELL
FSMITH
TEMPLATE FILENAME: PRODUCT_SPEC[SIZE_A](V.1).DOC
ENG. NO: A-70287-1295
DIM. C
(5.84) / .230
DIM. E (REF.)
(2.97) / .117
DIM. L (REF.)
(11.10) / .437
MATING SIDE PLATING
15 GOLD
DIM. D (MEASURE PT.)
(2.54) / .100
P.C. BOARD SIDE PLATING
TIN
DIM. F (MEASURE PT.)
(1.27) / .050
RETENTIVE PIN LOCATION
ROW B - CKTS 3, 4
(SEE NOTE 6, SHEET 1)
PACKAGING
BULK - PK-70873-0353
VOID PIN LOCATION
CKTS
MATERIAL NUMBER
ROW
LOCATION
10
70287-1295
A
1


同様の部品番号 - SD-70287-004

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Molex Electronics Ltd.
SD-70287-004 MOLEX8-SD-70287-004 Datasheet
319Kb / 6P
   2.54mm (.100") Pitch C-Grid짰 Header
SD-70287-004 MOLEX8-SD-70287-004 Datasheet
319Kb / 6P
   2.54mm (.100") Pitch C-Grid짰 Header
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com