データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

74057-9001 データシート(PDF) 5 Page - Molex Electronics Ltd.

部品番号 74057-9001
部品情報  2.00mm (.079") Pitch VHDM짰 Board-to-Board Backplane Header, Vertical, 6-Row,Open Signal Module, 60 Circuits, 10 Columns, Pin Length 4.75mm (.187"), 0.76關m
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  MOLEX8 [Molex Electronics Ltd.]
ホームページ  http://www.molex.com
Logo MOLEX8 - Molex Electronics Ltd.

74057-9001 データシート(HTML) 5 Page - Molex Electronics Ltd.

  74057-9001 Datasheet HTML 1Page - Molex Electronics Ltd. 74057-9001 Datasheet HTML 2Page - Molex Electronics Ltd. 74057-9001 Datasheet HTML 3Page - Molex Electronics Ltd. 74057-9001 Datasheet HTML 4Page - Molex Electronics Ltd. 74057-9001 Datasheet HTML 5Page - Molex Electronics Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 5 page
background image


同様の部品番号 - 74057-9001

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Molex Electronics Ltd.
74057-1001 MOLEX8-74057-1001 Datasheet
280Kb / 5P
   2.00mm (.079") Pitch VHDM Board-to-Board Backplane Header, Vertical, 6-Row, Open Signal Module
74057-1002 MOLEX8-74057-1002 Datasheet
280Kb / 5P
   2.00mm (.079") Pitch VHDM짰 Board-to-Board Backplane Header, Vertical, 6-RowOpen Signal Module, 60 Circuits, 10 Columns, Pin Length 6.25mm (.246"), 0.76關m
74057-1003 MOLEX8-74057-1003 Datasheet
280Kb / 5P
   2.00mm (.079") Pitch VHDM짰 Board-to-Board Backplane Header, Vertical, 6-RowOpen Signal Module, 60 Circuits, 10 Columns, Pin Length 4.75mm (.167"), 0.76關m
74057-1004 MOLEX8-74057-1004 Datasheet
280Kb / 5P
   2.00mm (.079") Pitch VHDM짰 Board-to-Board Backplane Header, Vertical, 6-RowOpen Signal Module, 60 Circuits, 10 Columns, Pin Length 5.15mm (.203"), 0.76關m
74057-1007 MOLEX8-74057-1007 Datasheet
280Kb / 5P
   2.00mm (.079") Pitch VHDM짰 Board-to-Board Backplane Header
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com