データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

74139-5050 データシート(PDF) 4 Page - Molex Electronics Ltd.

部品番号 74139-5050
部品情報  1.27mm (.050") Pitch EBBI??50D Plug, Surface Mount, Vertical, 50 Circuits, 3.00mm(.118") Retention Clip
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  MOLEX8 [Molex Electronics Ltd.]
ホームページ  http://www.molex.com
Logo MOLEX8 - Molex Electronics Ltd.

74139-5050 データシート(HTML) 4 Page - Molex Electronics Ltd.

  74139-5050 Datasheet HTML 1Page - Molex Electronics Ltd. 74139-5050 Datasheet HTML 2Page - Molex Electronics Ltd. 74139-5050 Datasheet HTML 3Page - Molex Electronics Ltd. 74139-5050 Datasheet HTML 4Page - Molex Electronics Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image


同様の部品番号 - 74139-5050

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Molex Electronics Ltd.
74139-5030 MOLEX8-74139-5030 Datasheet
170Kb / 4P
   1.27mm (.050") Pitch EBBI??50D Plug, Surface Mount, Vertical, 30 Circuits, 3.00mm (.118") Retention Clip
74139-5031 MOLEX8-74139-5031 Datasheet
170Kb / 4P
   1.27mm (.050") Pitch EBBI 50D Plug, Surface Mount, Vertical, 30 Circuits, 4.37mm (.172") Retention Clip
74139-5040 MOLEX8-74139-5040 Datasheet
170Kb / 4P
   1.27mm (.050") Pitch EBBI??50D Plug, Surface Mount, Vertical, 40 Circuits, 3.00mm(.118") Retention Clip
74139-5060 MOLEX8-74139-5060 Datasheet
170Kb / 4P
   1.27mm (.050") Pitch EBBI??50D Plug, Surface Mount, Vertical, 60 Circuits, 3.00mm(.118") Retention Clip
74139-5068 MOLEX8-74139-5068 Datasheet
170Kb / 4P
   1.27mm (.050") Pitch EBBI??50D Plug, Surface Mount, Vertical, 68 Circuits, 3.00mm(.118") Retention Clip
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com