データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

74300-0127 データシート(PDF) 2 Page - Molex Electronics Ltd.

部品番号 74300-0127
部品情報  2.00mm (.079") Pitch HDM Board-to-Board Daughtercard Receptacle, Vertical, Signal Module, with Guide
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  MOLEX8 [Molex Electronics Ltd.]
ホームページ  http://www.molex.com
Logo MOLEX8 - Molex Electronics Ltd.

74300-0127 データシート(HTML) 2 Page - Molex Electronics Ltd.

  74300-0127 Datasheet HTML 1Page - Molex Electronics Ltd. 74300-0127 Datasheet HTML 2Page - Molex Electronics Ltd. 74300-0127 Datasheet HTML 3Page - Molex Electronics Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
Electrical
Current - Maximum per Contact
1A
Data Rate
1.0 Gbps
Real Signals (per 25mm)
76
Shielded
Yes
Voltage - Maximum
250V AC
Material Info
Reference - Drawing Numbers
Product Specification
PS-73780-999
Sales Drawing
SD-74300-004
HDM and High Density Metric are trademarks of Amphenol Corporation
This document was generated on 05/15/2010
PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION


同様の部品番号 - 74300-0127

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Molex Electronics Ltd.
74300-0133 MOLEX8-74300-0133 Datasheet
157Kb / 3P
   2.00mm (.079") Pitch HDM Board-to-Board Daughtercard Receptacle, Vertical, Signal Module, with Guide
74300-0143 MOLEX8-74300-0143 Datasheet
157Kb / 3P
   2.00mm (.079") Pitch HDM짰 Board-to-Board Daughtercard Receptacle, Vertical, SignalModule, with Guide, 72 Circuits, Mounted Height 13.00mm (.512"), Pin Length 3.00mm
74300-0144 MOLEX8-74300-0144 Datasheet
157Kb / 3P
   2.00mm (.079") Pitch HDM짰 Board-to-Board Daughtercard Receptacle, Vertical, SignalModule, with Guide, 72 Circuits, Mounted Height 14.00mm (.551"), Pin Length 3.00mm
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com