データシートサーチシステム
Selected language   Japanese  ▼
品番検索
         詳細検索


74320-3000 データシート(Datasheet) 2 Page - Molex Electronics Ltd.

部品番号. 74320-3000
部品情報  MicroCross DVI-I Digital/Analog Visual Interface, PCB Receptacle, Panel Mount, Through Hole, Vertical
ダウンロード  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
メーカー  MOLEX8 [Molex Electronics Ltd.]
ホームページ  http://www.molex.com
Logo 

   
 2 page
background image
Temperature Range - Operating
-20°C to +85°C
Termination Interface: Style
Through Hole
Waterproof / Dustproof
No
Wire Size AWG
N/A
Electrical
Current - Maximum per Contact
3A
Grounding to Panel
Yes
Shield Type
Full Shield
Shielded
Yes
Voltage - Maximum
40V AC (RMS)
Material Info
Reference - Drawing Numbers
Packaging Specification
PK-74320-005, PK-74320-010
Product Specification
PS-74320-001
Sales Drawing
SD-74320-002
Test Summary
TS-74320-001
This document was generated on 06/07/2010
PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION




Html ページ

1  2  3  4 


Datasheet Download




リンク URL

ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ]  

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   ブックマーク   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl