データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SDC09 データシート(PDF) 1 Page - Sanken electric

部品番号 SDC09
部品情報  Surface-mount Power Transistor Array
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SANKEN [Sanken electric]
ホームページ  http://www.sanken-ele.co.jp/en
Logo SANKEN - Sanken electric

SDC09 データシート(HTML) 1 Page - Sanken electric

  SDC09 Datasheet HTML 1Page - Sanken electric  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
14
1
3
4
131516
2
11
5
6
8
9
10 12
7
Surface-mount Power Transistor Array
SDC09
70
Symbol
Ratings
Unit
(Ta=25ºC)
(Ta=25ºC)
VCBO
65
±5
Symbol
Test Conditions
Ratings
Unit
ICBO
µA
VCB = 60V
10max
IEBO
µA
VEB = 6V
10max
VCEO
V
IC = 50mA
60 to 70
hFE
VCE = 1V, IC = 1A
400 to 1500
VCE (sat)
V
IC = 1.5A, IB = 15mA
0.15max
VFEC
V
IFEC = 6A
1.5max
Es/b
mJ
L = 10mH, single pulse
80min
VCEO
V
V
65
±5
VEBO
V
6
IC
A
6 (pulse 10 *)
IB
A
1
PT
W
2.8
Tj
ºC
150
Tstg
ºC
–55 to +150
* PW 100
µs, Duty 1%
Absolute Maximum Ratings
Electrical Characteristics
a) Type No.
b) Lot No.
(Unit: mm)
a
b
20.0max
2.54±0.25
0.89±0.15
0.25
19.56±0.2
0.75
0.3
+0.15
–0.05
16
Pin 1
8
9
External Dimensions
SMD-16A
Equivalent Circuit Diagram
+0.15
–0.05


同様の部品番号 - SDC09

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sanken electric
SDC01 SANKEN-SDC01 Datasheet
18Kb / 1P
   NPN General purpose
logo
VITALCONN ELECTRONICS H...
SDC01 VITALCONN-SDC01 Datasheet
273Kb / 2P
   SFP DUST COVER
logo
List of Unclassifed Man...
SDC023 ETC2-SDC023 Datasheet
93Kb / 1P
   SpectraDIL - 023 style SDS, SDC, SDD ranges
logo
Sanken electric
SDC03 SANKEN-SDC03 Datasheet
21Kb / 1P
   NPN Darlington With built-in avalanche diode
SDC03 SANKEN-SDC03_01 Datasheet
35Kb / 1P
   NPN Darlington With built-in avalanche diode
More results

同様の説明 - SDC09

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sanken electric
SPF0001 SANKEN-SPF0001 Datasheet
43Kb / 1P
   Surface-mount Power Transistor Array
SDA04 SANKEN-SDA04 Datasheet
23Kb / 1P
   Surface-mount Power Transistor Array
SDA03 SANKEN-SDA03 Datasheet
24Kb / 1P
   Surface-mount Power Transistor Array
SSD103 SANKEN-SSD103 Datasheet
38Kb / 1P
   Surface-mount Power Transistor
logo
NIC-Components Corp.
NVA NIC-NVA Datasheet
101Kb / 4P
   Surface Mount Varistor Array
logo
Sanken electric
STA315A SANKEN-STA315A Datasheet
24Kb / 1P
   Power Transistor Array
STA463C SANKEN-STA463C Datasheet
24Kb / 1P
   Power Transistor Array
STA461C SANKEN-STA461C Datasheet
22Kb / 1P
   Power Transistor Array
STA335A SANKEN-STA335A Datasheet
22Kb / 1P
   Power Transistor Array
STA415A SANKEN-STA415A Datasheet
25Kb / 1P
   Power Transistor Array
More results


Html Pages

1


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com