データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

74981-1014 データシート(PDF) 3 Page - Molex Electronics Ltd.

部品番号 74981-1014
部品情報  2.00mm (.079) Pitch 6-Row VHDM-HSD??Backplane Header, Guide Pin Signal Module, Shield End Version, 40 Circuits, Pin Length 5.15mm (.203)
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  MOLEX9 [Molex Electronics Ltd.]
ホームページ  http://www.molex.com
Logo MOLEX9 - Molex Electronics Ltd.

74981-1014 データシート(HTML) 3 Page - Molex Electronics Ltd.

  74981-1014 Datasheet HTML 1Page - Molex Electronics Ltd. 74981-1014 Datasheet HTML 2Page - Molex Electronics Ltd. 74981-1014 Datasheet HTML 3Page - Molex Electronics Ltd. 74981-1014 Datasheet HTML 4Page - Molex Electronics Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image


同様の部品番号 - 74981-1014

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Molex Electronics Ltd.
74981-1011 MOLEX9-74981-1011 Datasheet
417Kb / 4P
   2.00mm (.079") Pitch 6-Row VHDM-HSD??Backplane Header, Guide Pin SignalModule, Shield End Version, 40 Circuits, Pin Length 4.75mm (.187")
74981-1013 MOLEX9-74981-1013 Datasheet
417Kb / 4P
   2.00mm (.079") Pitch 6-Row VHDM-HSD??Backplane Header, Guide Pin Signal Module, Shield End Version, 40 Circuits
More results

同様の説明 - 74981-1014

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Molex Electronics Ltd.
0749801014 MOLEX9-0749801014 Datasheet
432Kb / 4P
   2.00mm (.079) Pitch 6-Row VHDM-HSD??Backplane Header, Guide Pin Signal Module, Pin End Version, 40 Circuits, Pin Length 5.15mm (.203)
0746971004 MOLEX9-0746971004 Datasheet
379Kb / 5P
   2.00mm (.079) Pitch 5-Row VHDM-HSD??Backplane Header, Guide Pin Signal Module, Shield End Version, 40 Circuits, Pin Length 5.15mm (.203)
0746971014 MOLEX9-0746971014 Datasheet
379Kb / 5P
   2.00mm (.079) Pitch 5-Row VHDM-HSD??Backplane Header, Guide Pin Signal Module, Shield End Version, 40 Circuits, Pin Length 5.15mm (.203)
0749812504 MOLEX9-0749812504 Datasheet
417Kb / 4P
   2.00mm (.079) Pitch 6-Row VHDM-HSD??Backplane Header, Guide Pin Signal Module, Shield End Version, 100 Circuits, Pin Length 5.15mm (.203)
0746518504 MOLEX8-0746518504 Datasheet
426Kb / 4P
   2.00mm (.079") Pitch 8-Row VHDM-HSD??Backplane Header, Guide Pin Signal Module, Shield End Version, 150 Circuits, Pin Length 5.15mm (.203")
0746511004 MOLEX8-0746511004 Datasheet
423Kb / 4P
   2.00mm (.079") Pitch 8-Row VHDM-HSD??Backplane Header, Guide Pin Signal Module, Shield End Version, 60 Circuits, Pin Length 5.15mm (.203")
0746972504 MOLEX9-0746972504 Datasheet
379Kb / 5P
   2.00mm (.079") Pitch 5-Row VHDM-HSD??Backplane Header, Guide Pin Signal Module, Shield End Version, 100 Circuits, Pin Length 5.15mm (.203")
0746972554 MOLEX9-0746972554 Datasheet
379Kb / 5P
   2.00mm (.079) Pitch 5-Row VHDM-HSD??Backplane Header, Guide Pin Signal Module, Shield End Version, 100 Circuits, Pin Length 5.15mm (.203)
0746972514 MOLEX9-0746972514 Datasheet
379Kb / 5P
   2.00mm (.079) Pitch 5-Row VHDM-HSD??Backplane Header, Guide Pin Signal Module, Shield End Version, 100 Circuits, Pin Length 5.15mm (.203)
0746962514 MOLEX9-0746962514 Datasheet
377Kb / 5P
   2.00mm (.079) Pitch 5-Row VHDM-HSD??Backplane Header, Guide Pin Signal Module, Pin End Version, 100 Circuits, Pin Length 5.15mm (.203)
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com