データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SI-7330A データシート(PDF) 2 Page - Sanken electric

部品番号 SI-7330A
部品情報  Unipolar Driver ICs
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SANKEN [Sanken electric]
ホームページ  http://www.sanken-ele.co.jp/en
Logo SANKEN - Sanken electric

SI-7330A データシート(HTML) 2 Page - Sanken electric

  SI-7330A Datasheet HTML 1Page - Sanken electric SI-7330A Datasheet HTML 2Page - Sanken electric SI-7330A Datasheet HTML 3Page - Sanken electric SI-7330A Datasheet HTML 4Page - Sanken electric SI-7330A Datasheet HTML 5Page - Sanken electric  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
30
SI-7300 and SI-7330A
s Equivalent circuit diagram
s External dimensions
(Unit: mm)
s Supply voltage vs. Output current
s Case temperature vs. Chopping
frequency
s Case temperature vs. Output
current
R1
Q1
17
16
11
9
10
12
13
D3
D4
D1
Q3
Q4
R9
R11
R13
2
R16
Q7
R3
R7
R5
R12
18
R10
Q8
R15
R8
R4
R14
+
Q5
Q6
D5
D6
D7 D8
D9 D10
D2
Q2
R2
14
15
8
5
7
6
4
3
1
SI-7300A
R6
+
SI-7330A
Q1
18
19
11
10
12
9
13
14
2
D1
R26
Q10
R1
R2
Q11
R27
Q2
D2
D10
D7
16
15
17
6
7
5
8
4
3
1
D8
D9
D6
D5
D4
D3
Q3
Q4
R3
R7
R5
Q7
R9
R11 R13
+
R16
+
R6
R8
R4
R10
Q8
R12
R14
R15
Q5
Q6
20
••••
••••
65.0±0.5
59.0±0.4
2 – 4.5
φ
Type No.
Lot No.
21.6±0.5
21.6±0.5
P=2.54
Pin No.
1
18
2.5
0.5
3.8
7.8±0.3
SI-7300A
SI-7330A
Plastic package
Plastic package
69.0±0.5
63.0±0.4
Type No.
Lot No.
8.0
φ
7.0±0.5
3.5
0.5
1.4
20
P=2.54
3
3.4
12
Pin No.
0
2024
2832
3640
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
Supply voltage VCC (V)
SI-7300A
VCC2=5V
Motor 23PM-C108
Rm=3.6
Ω/
Lm=9.0mH/
φ
φ
100
80
60
40
20
0
24
23
22
21
0
Case temperature Tc (°C)
SI-7300A
VCC1 = 30V VCC2 = 5V Motor Rm = 3.6
/ Lm = 9.0mH/
φ
φ
100
80
60
40
20
0
1.2
1.1
1.0
0.9
0
Case temperature TC (°C)
SI-7300A
VCC1 = 30V VCC2 = 5V Motor Rm = 3.6
Ω/
Lm = 9.0mH/
φ
φ


同様の部品番号 - SI-7330A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sanken electric
SI-7321M SANKEN-SI-7321M Datasheet
238Kb / 19P
   Unipolar 2-Phase Microstepping Motor Driver IC
More results

同様の説明 - SI-7330A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sanken electric
SLA7020M SANKEN-SLA7020M Datasheet
99Kb / 10P
   Unipolar Driver ICs
SI-7115B SANKEN-SI-7115B Datasheet
41Kb / 5P
   Unipolar Driver ICs
SDK03M SANKEN-SDK03M Datasheet
61Kb / 6P
   2-Phase Stepper Motor Unipolar Driver ICs
SLA7022MU SANKEN-SLA7022MU Datasheet
77Kb / 7P
   2-Phase Stepper Motor Unipolar Driver ICs
SLA7032M SANKEN-SLA7032M Datasheet
71Kb / 8P
   2-Phase Stepper Motor Unipolar Driver ICs
SLA7080MPR SANKEN-SLA7080MPR Datasheet
297Kb / 18P
   Unipolar 2-Phase Stepping Motor Driver ICs
SMA7029M SANKEN-SMA7029M Datasheet
69Kb / 2P
   2-Phase Stepper Motor Unipolar Driver ICs
SLA7027MU SANKEN-SLA7027MU Datasheet
74Kb / 7P
   2-Phase Stepper Motor Unipolar Driver ICs
SLA7042M SANKEN-SLA7042M Datasheet
47Kb / 4P
   2-Phase Stepper Motor Unipolar Driver ICs
logo
Rohm
BU52012HFV-TR ROHM-BU52012HFV-TR Datasheet
387Kb / 20P
   Unipolar Detection Hall ICs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com