データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

74980-2503 データシート(PDF) 4 Page - Molex Electronics Ltd.

部品番号 74980-2503
部品情報  2.00mm (.079") Pitch 6-Row VHDM-HSD Backplane Header, Guide Pin Signal Module
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  MOLEX9 [Molex Electronics Ltd.]
ホームページ  http://www.molex.com
Logo MOLEX9 - Molex Electronics Ltd.

74980-2503 データシート(HTML) 4 Page - Molex Electronics Ltd.

  74980-2503 Datasheet HTML 1Page - Molex Electronics Ltd. 74980-2503 Datasheet HTML 2Page - Molex Electronics Ltd. 74980-2503 Datasheet HTML 3Page - Molex Electronics Ltd. 74980-2503 Datasheet HTML 4Page - Molex Electronics Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image


同様の部品番号 - 74980-2503

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Molex Electronics Ltd.
74980-2501 MOLEX9-74980-2501 Datasheet
432Kb / 4P
   2.00mm (.079") Pitch 6-Row VHDM-HSD Backplane Header, Guide Pin Signal Module
74980-2502 MOLEX9-74980-2502 Datasheet
425Kb / 4P
   2.00mm (.079") Pitch 6-Row VHDM-HSD??Backplane Header, Guide Pin SignalModule, Pin End Version, 100 Circuits, Pin Length 6.25mm (.246")
74980-2504 MOLEX9-74980-2504 Datasheet
429Kb / 4P
   2.00mm (.079") Pitch 6-Row VHDM-HSD??Backplane Header, Guide Pin SignalModule, Pin End Version, 100 Circuits, Pin Length 5.15mm (.203")
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com