データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

74979-1009 データシート(PDF) 3 Page - Molex Electronics Ltd.

部品番号 74979-1009
部品情報  2.00mm (.079) Pitch 6-Row VHDM-HSD??Backplane Header, Open Module, 40 Circuits, Gold (Au) Selective 1.27關m (50關), Pin Length 5.15mm (.203)
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  MOLEX9 [Molex Electronics Ltd.]
ホームページ  http://www.molex.com
Logo MOLEX9 - Molex Electronics Ltd.

74979-1009 データシート(HTML) 3 Page - Molex Electronics Ltd.

  74979-1009 Datasheet HTML 1Page - Molex Electronics Ltd. 74979-1009 Datasheet HTML 2Page - Molex Electronics Ltd. 74979-1009 Datasheet HTML 3Page - Molex Electronics Ltd. 74979-1009 Datasheet HTML 4Page - Molex Electronics Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image


同様の部品番号 - 74979-1009

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Molex Electronics Ltd.
74979-1001 MOLEX-74979-1001 Datasheet
609Kb / 2P
   2.00 by 2.25mm (.079 by .089") Pitch 5-Row, 6-Row and 8-Row VHDM-HSD Module-to-Backplane Connector System
74979-1001 MOLEX9-74979-1001 Datasheet
421Kb / 4P
   2.00mm (.079) Pitch 6-Row VHDM-HSD??Backplane Header, Open Module, 40 Circuits, Gold (Au) Selective 0.76關m (30關), Pin Length 4.75mm (.187)
74979-1002 MOLEX-74979-1002 Datasheet
609Kb / 2P
   2.00 by 2.25mm (.079 by .089") Pitch 5-Row, 6-Row and 8-Row VHDM-HSD Module-to-Backplane Connector System
74979-1002 MOLEX9-74979-1002 Datasheet
421Kb / 4P
   2.00mm (.079") Pitch 6-Row VHDM-HSD??Backplane Header, Open Module, 40 Circuits, Gold (Au) Selective 0.76關m (30關"), Pin Length 6.25mm (.246")
74979-1003 MOLEX-74979-1003 Datasheet
609Kb / 2P
   2.00 by 2.25mm (.079 by .089") Pitch 5-Row, 6-Row and 8-Row VHDM-HSD Module-to-Backplane Connector System
More results

同様の説明 - 74979-1009

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Molex Electronics Ltd.
0749790909 MOLEX9-0749790909 Datasheet
421Kb / 4P
   2.00mm (.079) Pitch 6-Row VHDM-HSD??Backplane Header, Open Module, 36 Circuits, Gold (Au) Selective 1.27關m (50關), Pin Length 5.15mm (.203)
0749792504 MOLEX9-0749792504 Datasheet
421Kb / 4P
   2.00mm (.079) Pitch 6-Row VHDM-HSD??Backplane Header, Open Module, 100 Circuits, Gold (Au) Selective 0.76關m (30關), Pin Length 5.15mm (.203)
0749791006 MOLEX9-0749791006 Datasheet
421Kb / 4P
   2.00mm (.079) Pitch 6-Row VHDM-HSD??Backplane Header, Open Module, 40 Circuits, Gold (Au) Selective 1.27關m (50關), Pin Length 4.75mm (.187)
0749791003 MOLEX9-0749791003 Datasheet
421Kb / 4P
   2.00mm (.079) Pitch 6-Row VHDM-HSD??Backplane Header, Open Module, 40 Circuits, Gold (Au) Selective 0.76關m (30關"), Pin Length 4.25mm (.167)
0749791002 MOLEX9-0749791002 Datasheet
421Kb / 4P
   2.00mm (.079") Pitch 6-Row VHDM-HSD??Backplane Header, Open Module, 40 Circuits, Gold (Au) Selective 0.76關m (30關"), Pin Length 6.25mm (.246")
0749791001 MOLEX9-0749791001 Datasheet
421Kb / 4P
   2.00mm (.079) Pitch 6-Row VHDM-HSD??Backplane Header, Open Module, 40 Circuits, Gold (Au) Selective 0.76關m (30關), Pin Length 4.75mm (.187)
0746952504 MOLEX8-0746952504 Datasheet
358Kb / 5P
   2.00mm (.079") Pitch 5-Row VHDM-HSD Backplane Header, Open Module, 100 Circuits, Pin Length 5.15mm (.203")
0746492504 MOLEX8-0746492504 Datasheet
465Kb / 4P
   2.00mm (.079") Pitch 8-Row VHDM-HSD??Backplane Header, Open Module, 150Circuits, Pin Length 5.15mm (.203")
0746951004 MOLEX8-0746951004 Datasheet
358Kb / 5P
   2.00mm (.079") Pitch 5-Row VHDM-HSD??Backplane Header, Open Module, 40Circuits, Pin Length 5.15mm (.203")
0746491004 MOLEX8-0746491004 Datasheet
465Kb / 4P
   2.00mm (.079") Pitch 8-Row VHDM-HSD??Backplane Header, Open Module, 80Circuits, Pin Length 5.15mm (.203")
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com