データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SD-501616-007 データシート(PDF) 2 Page - Molex Electronics Ltd.

部品番号 SD-501616-007
部品情報  0.30mm (.012
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  MOLEX11 [Molex Electronics Ltd.]
ホームページ  http://www.molex.com
Logo MOLEX11 - Molex Electronics Ltd.

SD-501616-007 データシート(HTML) 2 Page - Molex Electronics Ltd.

  SD-501616-007 Datasheet HTML 1Page - Molex Electronics Ltd. SD-501616-007 Datasheet HTML 2Page - Molex Electronics Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image


同様の部品番号 - SD-501616-007

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Molex Electronics Ltd.
SD-501616-007 MOLEX11-SD-501616-007 Datasheet
350Kb / 4P
   0.30mm (.012") Pitch Easy-On Type FPC Connector, 1.10mm (.043") Mated Height, Right Angle
SD-501616-007 MOLEX11-SD-501616-007 Datasheet
350Kb / 4P
   0.30mm (.012") Pitch Easy-On Type FPC Connector, 1.10mm (.043") Mated Height, Right Angle
SD-501616-007 MOLEX11-SD-501616-007 Datasheet
350Kb / 4P
   0.30mm (.012") Pitch Easy-On Type FPC Connector, 1.10mm (.043") Mated Height, Right Angle
SD-501616-007 MOLEX11-SD-501616-007 Datasheet
405Kb / 5P
   0.30mm (.012") Pitch Easy-On Type FPC Connector, 1.10mm (.043") Mated Height, Right Angle, SMT
SD-501616-007 MOLEX11-SD-501616-007 Datasheet
350Kb / 4P
   0.30mm (.012") Pitch Easy-On Type FPC Connector, 1.10mm (.043") Mated Height, Right Angle, SMT, ZIF
More results

同様の説明 - SD-501616-007

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Molex Electronics Ltd.
5007971194 MOLEX11-5007971194 Datasheet
521Kb / 7P
   0.30mm (.012") Pitch Easy-On??Type FPC Connector
5022503391 MOLEX11-5022503391 Datasheet
507Kb / 7P
   0.30mm (.012") Pitch Easy-On??BackFlip??FPC Connector
49063 MOLEX-49063 Datasheet
696Kb / 2P
   0.30mm (.012?? Pitch FPC Connector 1.20mm (.047?? Height
5016281191 MOLEX11-5016281191 Datasheet
404Kb / 5P
   0.30mm (.012") Pitch Easy-On??Type FPC Connector
500797 MOLEX-500797 Datasheet
946Kb / 2P
   0.30mm (.012") Pitch FPC Connector 1.05mm (.041") Height
5022502791 MOLEX11-5022502791 Datasheet
507Kb / 7P
   0.30mm (.012") Pitch Easy-On BackFlip FPC Connector, Right Angle, SMT,Dual Contact Style, 0.90mm (.012")
5016284591 MOLEX11-5016284591 Datasheet
404Kb / 5P
   0.30mm (.012") Pitch Easy-On??Type FPC Connector, 0.90mm (.035") Mated Height
5022503591 MOLEX11-5022503591 Datasheet
507Kb / 7P
   0.30mm (.012") Pitch Easy-On BackFlip FPC Connector, Right Angle, SMT,Dual Contact Style, 0.90mm (.012") Mated Height, 35 Circuits
5019123990 MOLEX11-5019123990 Datasheet
583Kb / 8P
   0.30mm (.012") Pitch Easy-On FPC Connector, Right Angle, SMT, Bottom Contact Style
5019124790 MOLEX11-5019124790 Datasheet
583Kb / 8P
   0.30mm (.012") Pitch Easy-On FPC Connector, Right Angle, SMT, Bottom Contact Style
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com