データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BTA10 データシート(PDF) 1 Page - Sirectifier Global Corp.

部品番号 BTA10
部品情報  Discrete Triacs(Non-Isolated/Isolated)
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SIRECT [Sirectifier Global Corp.]
ホームページ  http://www.sirectsemi.com
Logo SIRECT - Sirectifier Global Corp.

BTA10 データシート(HTML) 1 Page - Sirectifier Global Corp.

  BTA10 Datasheet HTML 1Page - Sirectifier Global Corp. BTA10 Datasheet HTML 2Page - Sirectifier Global Corp. BTA10 Datasheet HTML 3Page - Sirectifier Global Corp. BTA10 Datasheet HTML 4Page - Sirectifier Global Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
BTB/BTA10
Discrete Triacs(Non-Isolated/Isolated)
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
Parameter
Value
Unit
IT(RMS)
RMS on-state current (full sine wave)
TO-220AB
Tc = 105°C
10
A
ITSM
Non repetit
ive surge peak on-state
current (full cycle
, Tj initial = 25°C)
F = 60 Hz
t = 16.7 ms
105
A
F = 50 Hz
t = 20 ms
100
I²t
I²
t Value for fusing
tp = 10 ms
55
A²s
dI/dt
Critical rate of rise of on-state current
IG = 2 x I GT , tr < 100 ns
F = 120 Hz
Tj = 125
°C
50
A/µs
IGM
Peak gate current
tp = 20 µs
Tj = 125°C
4
A
PG(AV)
Average gate p ower diss ipation
Tj = 125
°C
1
W
Tstg
Tj
Storage junction tempe
rature range
Operating junction temperature
range
- 4
0 to + 150
- 40 to + 125
°C
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Tj = 25°C, unless otherwise specified)
s
SNUBBERLESS™ and LOGIC LEVEL(3 Quadrants)
Symbol
Test Conditions
Quadrant
BTA/BTB
Unit
CW
BW
IGT (1)
VD = 12 V
RL = 33
I - II - III
MAX.
35
50
mA
VGT
I - II - III
MAX.
1.3
V
VGD
VD = VDRM RL = 3.3 k
Tj = 125°C
I - II - III
MIN.
0.2
V
IH (2)
IT = 500 mA
MAX.
35
50
mA
IL
IG = 1.2 IGT
I - III
MAX.
50
70
mA
II
60
80
dV/dt (2)
VD = 67 % VDRM gate open Tj = 125°C
MIN.
500
1000
V/µs
(dI/dt)c (2) Without snubber
Tj = 125°C
MIN.
9.0
A/ms
Dim.
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
M
N
Q
R
Milimeter
Min.
Max.
12.70
13.97
14.73
16.00
9.91
10.66
3.54
4.08
5.85
6.85
2.54
3.18
1.15
1.65
2.79
5.84
0.64
1.01
2.54
BSC
4.32
4.82
1.14
1.39
0.35
0.56
2.29
2.79
Inches
Min.
Max.
0.500
0.550
0.580
0.630
0.390
0.420
0.139
0.161
0.230
0.270
0.100
0.125
0.045
0.065
0.110
0.230
0.025
0.040
0.100
BSC
0.170
0.190
0.045
0.055
0.014
0.022
0.090
0.110
Dimensions TO-220AB
G
T2
T1
T2
T1
G
Symbol
5.5
_
VDSM/VRSM
Non repetitive surge peak off-state
voltage
tp = 10 ms
Tj = 25°C
VDRM/VRRM
+ 100
V


同様の部品番号 - BTA10

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
STMicroelectronics
BTA10 STMICROELECTRONICS-BTA10 Datasheet
60Kb / 4P
   TRIACS
BTA10 STMICROELECTRONICS-BTA10 Datasheet
74Kb / 7P
   10A TRIACS
logo
Sirectifier Semiconduct...
BTA10 SIRECTIFIER-BTA10 Datasheet
256Kb / 4P
   Discrete Triacs(Non-Isolated/Isolated)
logo
Unisonic Technologies
BTA10 UTC-BTA10 Datasheet
164Kb / 3P
   10A TRIACS
logo
STMicroelectronics
BTA10 STMICROELECTRONICS-BTA10 Datasheet
634Kb / 14P
   10 A SnubberlessTM, logic level and standard Triacs
February 2017 Rev 7
More results

同様の説明 - BTA10

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sirectifier Global Corp...
BTA35 SIRECT-BTA35 Datasheet
1Mb / 2P
   Discrete Triacs(Non-Isolated/Isolated)
logo
Sirectifier Semiconduct...
BTB08 SIRECTIFIER-BTB08 Datasheet
337Kb / 5P
   Discrete Triacs(Non-Isolated/Isolated)
logo
Sirectifier Global Corp...
BTA26 SIRECT-BTA26 Datasheet
990Kb / 4P
   Discrete Triacs(Non-Isolated/Isolated)
BTA06 SIRECT-BTA06 Datasheet
1Mb / 4P
   Discrete Triacs(Non-Isolated/Isolated)
logo
Sirectifier Semiconduct...
BTB15 SIRECTIFIER-BTB15 Datasheet
267Kb / 4P
   Discrete Triacs(Non-Isolated/Isolated)
logo
Sirectifier Global Corp...
BTA15 SIRECT-BTA15 Datasheet
1Mb / 4P
   Discrete Triacs(Non-Isolated/Isolated)
logo
Sirectifier Semiconduct...
BTB41 SIRECTIFIER-BTB41 Datasheet
163Kb / 4P
   Discrete Triacs(Non-Isolated/Isolated)
BTB06 SIRECTIFIER-BTB06 Datasheet
341Kb / 4P
   Discrete Triacs(Non-Isolated/Isolated)
BTB26 SIRECTIFIER-BTB26 Datasheet
266Kb / 4P
   Discrete Triacs(Non-Isolated/Isolated)
BTB35 SIRECTIFIER-BTB35 Datasheet
118Kb / 2P
   Discrete Triacs(Non-Isolated/Isolated)
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com