データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRLML2060TRPBF データシート(PDF) 6 Page - International Rectifier

部品番号 IRLML2060TRPBF
部品情報  HEXFET Power MOSFET
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IRF [International Rectifier]
ホームページ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRLML2060TRPBF データシート(HTML) 6 Page - International Rectifier

Back Button IRLML2060TRPBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRLML2060TRPBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRLML2060TRPBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRLML2060TRPBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRLML2060TRPBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRLML2060TRPBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRLML2060TRPBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRLML2060TRPBF Datasheet HTML 9Page - International Rectifier IRLML2060TRPBF Datasheet HTML 10Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 10 page
background image
IRLML2060TRPbF
6
www.irf.com
Fig 13. Typical On-Resistance vs.
Drain Current
Fig 12. Typical On-Resistance vs.
Gate Voltage
Fig 14b. Gate Charge Test Circuit
Fig 14a. Basic Gate Charge Waveform
QG
QGS
QGD
VG
Charge
VGS
D.U.T.
VDS
ID
IG
3mA
VGS
.3
µF
50K
.2
µF
12V
Current Regulator
Same Type as D.U.T.
Current Sampling Resistors
+
-
4
5
6
7
8
9
10
VGS, Gate -to -Source Voltage (V)
200
400
600
800
1000
ID = 1.2A
TJ = 25°C
TJ = 125°C
0
1
2
3
4
5
ID, Drain Current (A)
0
500
1000
1500
2000
Vgs = 10V
Vgs = 4.5V


同様の部品番号 - IRLML2060TRPBF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRLML2060TRPBF IRF-IRLML2060TRPBF Datasheet
205Kb / 10P
   HEXFETPower MOSFET Load/ System Switch
logo
VBsemi Electronics Co.,...
IRLML2060TRPBF VBSEMI-IRLML2060TRPBF Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
More results

同様の説明 - IRLML2060TRPBF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRF7316 IRF-IRF7316 Datasheet
237Kb / 7P
   HEXFET POWER MOSFET
IRF6215 IRF-IRF6215 Datasheet
125Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRF530NS IRF-IRF530NS Datasheet
618Kb / 10P
   HEXFET Power MOSFET
IRLMS2002 IRF-IRLMS2002 Datasheet
95Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRFH5301PBF IRF-IRFH5301PBF Datasheet
309Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRLR8726PBF IRF-IRLR8726PBF_09 Datasheet
360Kb / 11P
   HEXFET Power MOSFET
IRLML2502GPBF IRF-IRLML2502GPBF Datasheet
180Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRF7304QPBF IRF-IRF7304QPBF_10 Datasheet
248Kb / 9P
   HEXFET POWER MOSFET
IRFS3107-7PPBF IRF-IRFS3107-7PPBF Datasheet
320Kb / 9P
   HEXFET Power MOSFET
IRFH5106PBF IRF-IRFH5106PBF Datasheet
339Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRFH5406PBF IRF-IRFH5406PBF Datasheet
305Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com