データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

1N4748A データシート(PDF) 3 Page - Shenzhen Ping Sheng Electronics Co., Ltd.

部品番号 1N4748A
部品情報  SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PFS [Shenzhen Ping Sheng Electronics Co., Ltd.]
ホームページ  http://ps-pfs.en.alibaba.com/
Logo PFS - Shenzhen Ping Sheng Electronics Co., Ltd.

1N4748A データシート(HTML) 3 Page - Shenzhen Ping Sheng Electronics Co., Ltd.

  1N4748A Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Ping Sheng Electronics Co., Ltd. 1N4748A Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Ping Sheng Electronics Co., Ltd. 1N4748A Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Ping Sheng Electronics Co., Ltd. 1N4748A Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Ping Sheng Electronics Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
0
0
10
10
mA
Iz
20
30
40
50
20
30
40
50
Breakdowm characteristics
Tj=constant(pulsed)
10
0
0
1
30
20
50
40
Iz
100
70
60
90
80
mA
23
4
5
Vz
60
70
80
90
100
110
120
IN...
Tj=25 C
o
Vz
6
7
89
10
11
12
IN...
Tj=25 C
o
1N4727A...1N4764A
Web Site: WWW.PS-PFS.COM


同様の部品番号 - 1N4748A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Renesas Technology Corp
1N4748A RENESAS-1N4748A Datasheet
166Kb / 6P
   Silicon Planar Zener Diodes for Stabilized Power Supply
logo
Anova Technologies CO.,...
1N4748A ANOVA-1N4748A Datasheet
240Kb / 3P
   Axial Lead Zener Diodes
logo
NXP Semiconductors
1N4748A PHILIPS-1N4748A Datasheet
31Kb / 6P
   Voltage regulator diodes
1996 Apr 26
logo
Vishay Siliconix
1N4748A VISHAY-1N4748A Datasheet
81Kb / 4P
   Zener Diodes
Rev. 2.3. 13-Nov-12
logo
Diotech Company.
1N4748A DIOTECH-1N4748A Datasheet
946Kb / 3P
   1W EPITAXIAL ZENER DIODE
More results

同様の説明 - 1N4748A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Semtech Corporation
ZMU100 SEMTECH-ZMU100 Datasheet
134Kb / 3P
   SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES?
logo
GOOD-ARK Electronics
1N4728 GOOD-ARK-1N4728 Datasheet
34Kb / 3P
   SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES
logo
Nanjing International G...
ZM1.5C DGNJDZ-ZM1.5C Datasheet
83Kb / 2P
   Silicon Planar Power Zener Diodes
logo
Chenmko Enterprise Co. ...
MMGZ5221BPT CHENMKO-MMGZ5221BPT Datasheet
120Kb / 5P
   SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES
logo
SEMTECH ELECTRONICS LTD...
BZX85C SEMTECH_ELEC-BZX85C Datasheet
254Kb / 3P
   SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES
logo
New Jersey Semi-Conduct...
1N957 NJSEMI-1N957 Datasheet
140Kb / 2P
   Silicon Planar Power Zener Diodes
1N4727A NJSEMI-1N4727A Datasheet
164Kb / 2P
   SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES
logo
PACELEADER INDUSTRIAL
ZM4728A PACELEADER-ZM4728A Datasheet
179Kb / 3P
   SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES
logo
Kingtronics Internation...
1N4727A-1N4761A KINGTRONICS-1N4727A-1N4761A Datasheet
499Kb / 5P
   Silicon Planar Power Zener Diodes
logo
Semtech Corporation
BZV85 SEMTECH-BZV85 Datasheet
277Kb / 3P
   SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES???
logo
GOOD-ARK Electronics
ZM4728 GOOD-ARK-ZM4728 Datasheet
35Kb / 3P
   SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com