データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

NZX15X データシート(PDF) 8 Page - NXP Semiconductors

部品番号 NZX15X
部品情報  Single Zener diodes
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  NXP [NXP Semiconductors]
ホームページ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

NZX15X データシート(HTML) 8 Page - NXP Semiconductors

Back Button NZX15X Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors NZX15X Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors NZX15X Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors NZX15X Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors NZX15X Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors NZX15X Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors NZX15X Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors NZX15X Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors NZX15X Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 12 page
background image
NZX_SER_2
© NXP B.V. 2009. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 02 — 3 June 2009
8 of 12
NXP Semiconductors
NZX series
Single Zener diodes
Tj =25 °C
NZX2V4 to NZX4V3
Tj =25 °C to 150 °C
Fig 2.
Forward current as a function of forward
voltage; typical values
Fig 3.
Temperature coefficient as a function of
working current; typical values
NZX4V7 to NZX12
Tj =25 °C to 150 °C
Fig 4.
Temperature coefficient as a function of working current; typical values
VF (V)
0.6
1
0.8
mbg781
100
200
300
IF
(mA)
0
060
0
−2
−3
−1
mbg783
20
40
IZ (mA)
SZ
(mV/K)
4V3
3V9
3V6
3V0
2V4
2V7
3V3
020
16
10
0
−5
5
mbg782
48
12
IZ (mA)
SZ
(mV/K)
4V7
12
11
10
9V1
8V2
7V5
6V8
6V2
5V6
5V1


同様の部品番号 - NZX15X

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
NZX12A-133 PHILIPS-NZX12A-133 Datasheet
139Kb / 13P
   Single Zener diodes
Rev. 4-28 November 2011
More results

同様の説明 - NZX15X

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
NZX8V2B133 NXP-NZX8V2B133 Datasheet
139Kb / 13P
   Single Zener diodes
Rev. 4-28 November 2011
TDZ2V4J PHILIPS-TDZ2V4J Datasheet
247Kb / 12P
   Single Zener diodes
Rev. 2-29 July 2011
NZX12A-133 PHILIPS-NZX12A-133 Datasheet
139Kb / 13P
   Single Zener diodes
Rev. 4-28 November 2011
BZX84J-C11.115 NXP-BZX84J-C11.115 Datasheet
166Kb / 13P
   Single Zener diodes
Rev. 2-1 August 2011
logo
Nexperia B.V. All right...
NZH NEXPERIA-NZH Datasheet
227Kb / 10P
   Single Zener diodes
logo
NXP Semiconductors
BZX84J PHILIPS-BZX84J Datasheet
75Kb / 12P
   Single Zener diodes
Rev. 01-1 March 2007
BZX84J-B5V6.115 NXP-BZX84J-B5V6.115 Datasheet
166Kb / 13P
   Single Zener diodes
Rev. 2-1 August 2011
logo
Nexperia B.V. All right...
PDZ-B-Q_SER NEXPERIA-PDZ-B-Q_SER Datasheet
256Kb / 11P
   Single Zener diodes
Rev. 2 - 21 December 2022
NZH_SER NEXPERIA-NZH_SER Datasheet
205Kb / 9P
   Single Zener diodes
Rev. 01 - 27 January 2010
logo
NXP Semiconductors
NZH3V0B PHILIPS-NZH3V0B Datasheet
112Kb / 9P
   Single Zener diodes
Rev. 01-27 January 2010
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com