データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SJ520 データシート(PDF) 3 Page - Sanyo Semicon Device

部品番号 2SJ520
部品情報  Load Switching Applications
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SANYO [Sanyo Semicon Device]
ホームページ  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

2SJ520 データシート(HTML) 3 Page - Sanyo Semicon Device

  2SJ520 Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device 2SJ520 Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device 2SJ520 Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device 2SJ520 Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
2SJ520
No.6435–3/4
0
--0.5
--1.0
--1.5
--2.0
--2.5
0
--2
--1
--3
--4
--5
--10
--6
--7
--8
--9
ID -- VGS
VDS=--10V
0
0
--1
--2
--3
--10
--6
--5
--0.2
--4
--9
--8
--7
--0.4
--0.6
--0.8
--1.0
--0.1
--0.3
--0.5
--0.7
--0.9
ID -- VDS
VGS=--1.5V
--2.0V
RDS(on) -- TC
0
--1
--2
--3
--4
--5
--6
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0
--7
--8
--9
--10
RDS(on) -- VGS
Tc=25
°C
Tc=75
°C
IT00944
IT00945
IT00946
IT00947
ID=-
-1.0A,
VGS
=--2.5V
ID=-
-5.0A,
VGS
=--4.0V
0
20
40
60
80
100
120
140
ID=--1A
--5A
--60
40
--40
--20
120
20
60
80
100
160
140
0
Drain-to-Source Voltage, VDS –V
Gate-to-Source Voltage, VGS –V
Gate-to-Source Voltage, VGS –V
Case Temperature, Tc – ˚C
0--2
100
--4
--6
10000
1000
7
5
3
2
7
5
3
2
--8
--20
--10
--12
--14
--16
--18
Ciss, Coss, Crss -- VDS
f=1MHz
10
--0.1
2
3
57
2
3
57
--1.0
1000
100
7
5
3
2
7
5
3
2
--10
SW Time -- ID
VDD=--10V
VGS=--4V
Ciss
Coss
Crss
td(on)
td(off)
tr
tf
IT00950
IT00951
IT00948
IT00949
--0.01
0.1
--0.1
23
5
7
23
5
7
23
5
7
--1.0
100
10
1.0
7
5
3
2
7
5
3
2
7
5
3
2
--10
yfs -- ID
VDS=--10V
75
°C
25°
C
Tc=-
-25
°C
0
--0.2
--0.4
--0.6
--0.8
--1.0
--1.2
--1.4
--0.01
--0.1
--10
--1.0
7
5
3
2
7
5
3
2
7
5
3
2
IF -- VSD
VGS = 0
Drain Current, ID –A
Drain Current, ID –A
Drain-to-Source Voltage, VDS –V
Diode Forward Voltage, VSD –V


同様の部品番号 - 2SJ520

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
VBsemi Electronics Co.,...
2SJ520 VBSEMI-2SJ520 Datasheet
1,016Kb / 9P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
More results

同様の説明 - 2SJ520

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sanyo Semicon Device
FTD2014 SANYO-FTD2014 Datasheet
41Kb / 4P
   Load Switching Applications
FTD2022 SANYO-FTD2022 Datasheet
41Kb / 4P
   Load Switching Applications
FW133 SANYO-FW133 Datasheet
29Kb / 4P
   Load Switching Applications
FW232 SANYO-FW232 Datasheet
30Kb / 4P
   Load Switching Applications
FSS131 SANYO-FSS131 Datasheet
28Kb / 4P
   Load Switching Applications
FTD1012 SANYO-FTD1012 Datasheet
28Kb / 4P
   Load Switching Applications
FW231 SANYO-FW231 Datasheet
165Kb / 4P
   Load Switching Applications
FW236 SANYO-FW236 Datasheet
42Kb / 4P
   Load Switching Applications
FW138 SANYO-FW138 Datasheet
30Kb / 4P
   Load Switching Applications
logo
Toshiba Semiconductor
SSM3J56MFV TOSHIBA-SSM3J56MFV Datasheet
196Kb / 6P
   Load Switching Applications
SSM3K48FU TOSHIBA-SSM3K48FU Datasheet
204Kb / 5P
   Load Switching Applications
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com