データシートサーチシステム |
|
SD242N7 データシート(PDF) 6 Page - SHIELD s.r.l. |
|
SD242N7 データシート(HTML) 6 Page - SHIELD s.r.l. |
6 / 6 page version 091028 DISTRIBUTION BOXES | SCATOLE DISTRIBUZIONE Spiderbox www.shield.net 43-47 Distribox®: examples of special configurations for SF and SK series Distribox®: esempi di configurazioni speciali per serie SF e SK Mechanical configuration SF and SK series distribution boxes have a configuration in blocks: minimum 1, maximum 5. Each SF block can distribute maximum 2 connectors ways, each SK block can distribute 2 or 3 connectors ways. The SK hybrid configuration can contain at the same time 2-way and 3-way blocks. Below, a few examples of possible shapes are shown, exchanging the blocks between them, it is possible to get many more combinations. See also tables SF20 (page 43-18), SK20 (page 43-26) and SK30 (page 43-34) for simple combinations. Abbreviations: F = female connector, M = male connector, can be chosen among the following types: M8 (3-pole), M8 (4-pole), M12 (5-pole), M12 (8-pole), M12 (12-pole) and M12 (17-pole). Electrical control connection (Supply and Signals) The same considerations made on page 43-42 are valid, but the control connection is generally made of: 1 single cable with supply + signals wires, or 1 single male connector with supply + signal terminals, or 1 supply male connector + separately 1 signals male connector. Electrical ratings at 40°C Maximum voltage: 250 V Contemporaneous maximum power: 200 W Maximum current: 8 A common control wires, 4 A each way, 2 A per signal (1,5 A if poles are more than 8), higher currents are possible upon request. Warning: verify cable size, length and voltage drop to dimension the current carrying capacity in a complete way Offer request Fill the prepared form on page 43-48. Configurazione meccanica Le scatole di distribuzione SF e SK hanno una configurazione a moduli: minimo 1, massimo 5. Ogni modulo SF può distribuire massimo 2 vie di connettori, ogni modulo SK può distribuire 2 o 3 vie di connettori. La configurazione ibrida di SK può contenere contemporaneamente moduli da 2 e da 3 vie. Di seguito sono mostrati alcuni esempi di forme possibili; scambiando i moduli tra loro si possono ottenere altre combinazioni. Vedere anche le schede SF20 (pagina 43-18), SK20 (pagina 43-26) e SK30 (pagina 43-34) per le configurazioni semplici. Abbreviazioni: F = connettore femmina, M = connettore maschio, possono essere scelti tra i seguenti tipi: M8 (3 poli), M8 (4 poli), M12 (5 poli), M12 (8 poli), M12 (12 poli) e M12 (17 poli). Collegamento controllo elettrico (Alimentazione e Segnali) Le stesse considerazioni fatte a pagina 43-42 sono valide, ma il collegamento di controllo è generalmente costituito da: 1 cavo unico con fili di alimentazione + segnali, oppure 1 connettore maschio unico con contatti di alimentazione + segnali, oppure 1 connettore maschio alimentazione + separatamente 1 connettore maschio segnali. Dati elettrici a 40°C Tensione massima: 250 V Potenza massima contemporanea: 200 W Corrente massima: 8 A per fili comuni di controllo, 4 A per ogni via, 2 A per segnale (1,5 A se i poli sono maggiori di 8), correnti superiori possibili su richiesta. Attenzione: per dimensionare in modo completo la portata di corrente verificare anche sezioni, lunghezze e cadute di tensione dei cavi. Richiesta di offerta Compilare il modulo predisposto a pagina 43-49. family coding example esempio codifica famiglia A+B = SF201P0 control connection = top assembling, with M12 connector abbreviations in the drawings: F = female connector, M = male connector collegamento di controllo = montaggio da sopra, con connettore M12 abbreviazioni nei disegni: F = connettore femmina, M = connettore maschio 1 block 1 modulo 2 blocks 2 moduli 3 blocks 3 moduli 4 blocks 4 moduli 5 blocks 5 moduli title titolo description descrizione ....1P0 ....2P0 ....3P0 ....4P0 ....5P0 DISTRIBOX® box with connectors, double line DISTRIBOX® scatola con connettori, doppia fila 2 top assembling males; output ways with M12 connector. 2 maschi da sopra; vie di uscita con connettore M12 SF20… see p. 43-18 v. pag. 43-18 as above, but output with M8 3-pole connector come sopra, ma uscita con connettore M8, 3 poli SF23… as above, but output with M8 4-pole connector come sopra, ma uscita con connettore M8, 4 poli SF24... 1 top assembling male; output ways with M12 connector. 1 maschio da sopra; vie di uscita con connettore M12 SK20… see p. 43-26 v. pag. 43-26 as above, but output with M8 3-pole connector come sopra, ma uscita con connettore M8, 3 poli SK23… as above, but output with M8 4-pole connector come sopra, ma uscita con connettore M8, 4 poli SK24... DISTRIBOX® box with connectors, hybrid DISTRIBOX® scatola con connettori, ibrida control with 1 top assembling male; output ways with mixed connectors: M12 connectors blocks + M8 connectors blocks can be combined in the same box controllo con 1 maschio da sopra; vie di uscita con connettori misti: moduli di connettori M12 + moduli di connettori M8 possono essere uniti nella stessa scatola SK3A... A B |
同様の部品番号 - SD242N7 |
|
同様の説明 - SD242N7 |
|
|
リンク URL |
プライバシーポリシー |
ALLDATASHEET.JP |
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか? [ DONATE ] |
Alldatasheetは | 広告 | お問い合わせ | プライバシーポリシー | リンク交換 | メーカーリスト All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |