データシートサーチシステム |
|
SD204N706430 データシート(PDF) 3 Page - SHIELD s.r.l. |
|
SD204N706430 データシート(HTML) 3 Page - SHIELD s.r.l. |
3 / 4 page DISTRIBUTION BOXES | SCATOLE DISTRIBUZIONE version 091028 SD20 43-8 www.shield.net SD20 distribution box, side mounting M12-A sockets, built-in control cable SD20 scatola distribuzione, prese M12-A, montaggio laterale, cavo di controllo integrato Distribution box with small space profile; from 2 to 10 sockets, up to 2 signals each socket; with or without signalling Led; for connection of sensors, actuators, etc.; special circuits on request. Scatola di distribuzione con basso profilo di ingombro; da 2 a 10 prese, fino a 2 segnali ciascuna presa; con o senza Led di segnalazione; per collegamento sensori, attuatori, ecc.; circuiti speciali a richiesta. 2 sockets 2 prese 4 sockets 4 prese 6 sockets 6 prese 8 sockets 8 prese 10 sockets 10 prese make the description code in a few steps (yellow codes are preferred) A B C (D) (E) SD20xN7 xxxxx xxx xxxx xxx xxxx forma il codice descrittivo in pochi passaggi (i codici gialli sono preferiti) At the first order, the sales service will communicate also a 5-character short code, to make easier filing and further orders. Al momento del primo ordine, il servizio vendite comunicherà anche un codice breve di 5 caratteri, per semplificare l'archivio e il riordino. General characteristics Caratteristiche generali housing material: TPU (polyurethane) contacts material: nickel and golden plated CuZn protection degree IEC 60529: IP68 (IP65 if cable material is not pvc or pur) (a3) body temperature: -25…80°C (max 70°C when there are electronic components) body max current @ 40°C: 8 A for common wires, 4 A each socket, 2A each signal, higher currents available upon request housing oil resistance: very good locking ring material: nickel plated brass (for stainless steel, see table D) materiale rivestimento: TPU (poliuretano) materiale contatti: CuZn nichelato e dorato grado protezione IEC 60529: IP68 (IP65 se il materiale del cavo non è pvc o pur) (a3) temperatura corpo: -25…80°C (max 70°C quando ci sono componenti elettronici) corrente massima corpo @ 40°C: 8 A per fili comuni, 4 A per ogni presa, 2 A per segnale correnti superiori disponibili su richiesta. resistenza olio del rivestimento: ottima materiale ghiera di fissaggio: ottone nichelato (per inox vedere tabella D) A main description descriz. principale (a1) B cable cavo (a1) C cable length lungh cavo (a1) socket quantity quantità prese socket type tipo presa cod ing chia ve connected terminals terminali collegati (a4) voltage; (pollution deg.) tensione; (grado inquin.) (a5) control type tipo controllo circuit circuito (a4) SD201N7 00200 52F 5000 2 M12 A 1 = V+ 2 = B signal segnale B 3 = V- 4 = A signal segnale A 1…250 (3) Vdc / Vac max power potenza max 200 W cable cavo SD202N7 00200 833 5000 4 SD203N7 00200 834 5000 6 SD204N7 00200 845 5000 8 SD205N7 00200 846 5000 10 SD201N7 00230 52F 5000 2 M12 A 1 = V+ 2 = B signal segnale B 3 = V- 4 = A signal segnale A 5 = ground terra 1…60 (3) 1…135 (2) Vdc / Vac max power potenza max 200 W cable cavo SD202N7 00230 833 5000 4 SD203N7 00230 834 5000 6 SD204N7 00230 845 5000 8 SD205N7 00230 846 5000 10 SD201N7 06430 52F 5000 2 M12 A 10…30 (3) Vdc cable cavo SD202N7 06430 833 5000 4 SD203N7 06430 834 5000 6 SD204N7 06430 845 5000 8 SD205N7 06430 846 5000 10 (a1) yellow codes are preferred; columns B, C show standard versions, see the following tables for more data and available options; i codici gialli sono preferiti; le colonne B, C mostrano le versioni standard, vedere le tabelle seguenti per maggiori dati e alternative possibili. (a3) the protection degree level is guaranteed only when correctly assembled with Shield’s counterpart; il livello del grado di protezione è garantito solo quando correttamente montato con la controparte Shield. (a4) see table H for wires connection; | vedere tabella H per collegamento fili. (a5) the allowed voltage depends also from the pollution degree of the working environment, therefore by the contamination risk of gaseous, liquid or solid foreign matter (iec 60664-1): 2 = only non-conductive pollution and occasionally temporary condensation; 3 = wet or dry conductive pollution; la tensione ammessa dipende anche dal grado di inquinamento dell’ambiente di lavoro, quindi dal rischio di contaminazione di materiale estraneo solido, liquido o gassoso (iec 60664-1): 2 = solo inquinamento non conduttivo e occasionalmente condensa temporanea; 3 = inquinamento conduttivo secco o umido. |
同様の部品番号 - SD204N706430 |
|
同様の説明 - SD204N706430 |