データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SD242P0 データシート(PDF) 6 Page - SHIELD s.r.l.

部品番号 SD242P0
部品情報  Spiderbox짰 and Distribox짰: examples of special configurations for SD and SP series
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SHIELD [SHIELD s.r.l.]
ホームページ  http://www.shield.net
Logo SHIELD - SHIELD s.r.l.

SD242P0 データシート(HTML) 6 Page - SHIELD s.r.l.

  SD242P0 Datasheet HTML 1Page - SHIELD s.r.l. SD242P0 Datasheet HTML 2Page - SHIELD s.r.l. SD242P0 Datasheet HTML 3Page - SHIELD s.r.l. SD242P0 Datasheet HTML 4Page - SHIELD s.r.l. SD242P0 Datasheet HTML 5Page - SHIELD s.r.l. SD242P0 Datasheet HTML 6Page - SHIELD s.r.l.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 6 page
background image
version 091028
DISTRIBUTION BOXES | SCATOLE DISTRIBUZIONE
Spiderbox
www.shield.net
43-47
Distribox®: examples of special configurations for SF and SK series
Distribox®: esempi di configurazioni speciali per serie SF e SK
Mechanical configuration
SF and SK series distribution boxes have a configuration in blocks:
minimum 1, maximum 5.
Each SF block can distribute maximum 2 connectors ways,
each SK block can distribute 2 or 3 connectors ways.
The SK hybrid configuration can contain at the same time 2-way and 3-way blocks.
Below, a few examples of possible shapes are shown, exchanging the blocks between them, it
is possible to get many more combinations.
See also tables SF20 (page 43-18), SK20 (page 43-26) and SK30 (page 43-34) for simple
combinations.
Abbreviations:
F = female connector, M = male connector, can be chosen among the following types:
M8 (3-pole), M8 (4-pole), M12 (5-pole), M12 (8-pole), M12 (12-pole) and M12 (17-pole).
Electrical control connection (Supply and Signals)
The same considerations made on page 43-42 are valid,
but the control connection is generally made of:
1 single cable with supply + signals wires, or
1 single male connector with supply + signal terminals, or
1 supply male connector + separately 1 signals male connector.
Electrical ratings at 40°C
Maximum voltage: 250 V
Contemporaneous maximum power: 200 W
Maximum current: 8 A common control wires, 4 A each way, 2 A per signal (1,5 A if poles are
more than 8), higher currents are possible upon request.
Warning: verify cable size, length and voltage drop to dimension the current carrying capacity
in a complete way
Offer request
Fill the prepared form on page 43-48.
Configurazione meccanica
Le scatole di distribuzione SF e SK hanno una configurazione a moduli:
minimo 1, massimo 5.
Ogni modulo SF può distribuire massimo 2 vie di connettori,
ogni modulo SK può distribuire 2 o 3 vie di connettori.
La configurazione ibrida di SK può contenere contemporaneamente moduli da 2 e da 3 vie.
Di seguito sono mostrati alcuni esempi di forme possibili; scambiando i moduli tra loro si
possono ottenere altre combinazioni.
Vedere anche le schede SF20 (pagina 43-18), SK20 (pagina 43-26) e SK30 (pagina 43-34) per
le configurazioni semplici.
Abbreviazioni:
F = connettore femmina, M = connettore maschio, possono essere scelti tra i seguenti tipi:
M8 (3 poli), M8 (4 poli), M12 (5 poli), M12 (8 poli), M12 (12 poli) e M12 (17 poli).
Collegamento controllo elettrico (Alimentazione e Segnali)
Le stesse considerazioni fatte a pagina 43-42 sono valide,
ma il collegamento di controllo è generalmente costituito da:
1 cavo unico con fili di alimentazione + segnali, oppure
1 connettore maschio unico con contatti di alimentazione + segnali, oppure
1 connettore maschio alimentazione + separatamente 1 connettore maschio segnali.
Dati elettrici a 40°C
Tensione massima: 250 V
Potenza massima contemporanea: 200 W
Corrente massima: 8 A per fili comuni di controllo, 4 A per ogni via, 2 A per segnale (1,5 A se i
poli sono maggiori di 8), correnti superiori possibili su richiesta.
Attenzione: per dimensionare in modo completo la portata di corrente verificare anche sezioni,
lunghezze e cadute di tensione dei cavi.
Richiesta di offerta
Compilare il modulo predisposto a pagina 43-49.
family coding example
esempio codifica famiglia
A+B = SF201P0
control connection = top assembling, with M12 connector
abbreviations in the drawings: F = female connector, M = male connector
collegamento di controllo = montaggio da sopra, con connettore M12
abbreviazioni nei disegni: F = connettore femmina, M = connettore maschio
1 block
1 modulo
2 blocks
2 moduli
3 blocks
3 moduli
4 blocks
4 moduli
5 blocks
5 moduli
title
titolo
description
descrizione
....1P0
....2P0
....3P0
....4P0
....5P0
DISTRIBOX®
box with
connectors,
double line
DISTRIBOX®
scatola con
connettori,
doppia fila
2 top assembling males;
output ways
with M12 connector.
2 maschi da sopra;
vie di uscita
con connettore M12
SF20…
see p. 43-18
v. pag. 43-18
as above, but output
with M8 3-pole connector
come sopra, ma uscita
con connettore M8, 3 poli
SF23…
as above, but output
with M8 4-pole connector
come sopra, ma uscita
con connettore M8, 4 poli
SF24...
1 top assembling male;
output ways
with M12 connector.
1 maschio da sopra;
vie di uscita
con connettore M12
SK20…
see p. 43-26
v. pag. 43-26
as above, but output
with M8 3-pole connector
come sopra, ma uscita
con connettore M8, 3 poli
SK23…
as above, but output
with M8 4-pole connector
come sopra, ma uscita
con connettore M8, 4 poli
SK24...
DISTRIBOX®
box with
connectors,
hybrid
DISTRIBOX®
scatola con
connettori,
ibrida
control with
1 top assembling male;
output ways
with mixed connectors:
M12 connectors blocks
+ M8 connectors blocks
can be combined
in the same box
controllo con
1 maschio da sopra;
vie di uscita
con connettori misti:
moduli di connettori M12
+ moduli di connettori M8
possono essere uniti
nella stessa scatola
SK3A...
A
B


同様の部品番号 - SD242P0

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Honeywell Accelerometer...
SD2420 HONEYWELL-ACC-SD2420 Datasheet
1Mb / 18P
   Infrared Sensors Line Guide
SD2420 HONEYWELL-ACC-SD2420 Datasheet
1Mb / 18P
   Infrared Sensors Line Guide
More results

同様の説明 - SD242P0

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
TE Connectivity Ltd
M5200 TEC-M5200 Datasheet
177Kb / 7P
   Variety of Pressure Ports and Electrical Configurations
logo
National Instruments Co...
PXI-PCI8331 NI-PXI-PCI8331 Datasheet
584Kb / 3P
   Multichassis configurations for PXI and CompactPCI
logo
Renesas Technology Corp
RX62N RENESAS-RX62N Datasheet
204Kb / 25P
   16-Bit SDRAM Connection and Access Examples
logo
STMicroelectronics
UM1763 STMICROELECTRONICS-UM1763 Datasheet
424Kb / 16P
   Description of STLUX385A examples kit
logo
PHOENIX CONTACT
2963501 PHOENIX-2963501 Datasheet
59Kb / 3P
   Socket - SD-D/SP/GY
09/12/2020
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX11410EVKIT MAXIM-MAX11410EVKIT Datasheet
5Mb / 20P
   Savable Plots and Register Configurations
Rev 1; 1/21
logo
PHOENIX CONTACT
2963307 PHOENIX-2963307 Datasheet
65Kb / 3P
   Socket - SD-D/SP/LA
09/12/2020
logo
List of Unclassifed Man...
RCV336ACF ETC1-RCV336ACF Datasheet
4Mb / 66P
   RCV336ACF/SP and RCV144ACF/SP Modem Device
logo
Shenzhen Huazhimei Semi...
HM60N10D HMSEMI-HM60N10D Datasheet
569Kb / 6P
   Special designed for convertors and power controls
logo
Silikron Semiconductor ...
SSFT4002 SILIKRON-SSFT4002 Datasheet
527Kb / 6P
   Special designed for Convertors and power controls
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com