データシートサーチシステム |
|
SD204P7 データシート(PDF) 4 Page - SHIELD s.r.l. |
|
SD204P7 データシート(HTML) 4 Page - SHIELD s.r.l. |
4 / 6 page version 091028 DISTRIBUTION BOXES | SCATOLE DISTRIBUZIONE Spiderbox www.shield.net 43-45 family coding example esempio codifica famiglia A+B = SD201P0 control connection = side assembling, with M12 connector abbreviations in the drawings: F = female connector, M = male connector, K = cable collegamento di controllo = montaggio laterale, con connettore M12 abbreviazioni nei disegni: F = connettore femmina, M = connettore maschio, K = cavo 1 block 1 modulo 2 blocks 2 moduli 3 blocks 3 moduli 4 blocks 4 moduli 5 blocks 5 moduli title titolo description descrizione ....1P0 ....2P0 ....3P0 ....4P0 ....5P0 DISTRIBOX® box with connectors, double line DISTRIBOX® scatola con connettori, doppia fila 1 side assembling male; output ways with M12 connector. 1 maschio laterale; vie di uscita con connettore M12 SD20… see p. 43-6 v. pag. 43-6 as above, but output with M8 3-pole connector come sopra, ma uscita con connettore M8, 3 poli SD23… as above, but output with M8 4-pole connector come sopra, ma uscita con connettore M8, 4 poli SD24... SPIDERBOX® box with cables, double line SPIDERBOX® scatola con cavi, doppia fila control with 1 side assembling male connector; output ways with fixed small cables controllo con 1 connettore maschio montaggio laterale; vie di uscita con cavi piccoli fissi SD27... control with 2 side assembling male connectors; output ways with fixed big cables controllo con 2 connettori maschio montaggio laterale; vie di uscita con cavi grandi fissi SPIDERBOX® hybrid box, double line SPIDERBOX® scatola ibrida, doppia fila control with 1 side assembling male connector; output ways with fixed small cables + connectors for optional connections controllo con 1 connettore maschio montaggio laterale; vie di uscita con cavi piccoli fissi + connettori per collegamenti opzionali SD2A... control with 2 side assembling male connectors; output ways with fixed big cables + connectors for optional and diagnostic connections controllo con 2 connettori maschio montaggio laterale; vie di uscita con cavi grandi fissi + connettori per collegamenti opzionali e di diagnosi A B |
同様の部品番号 - SD204P7 |
|
同様の説明 - SD204P7 |