データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TS87C54X2-VIA データシート(PDF) 4 Page - ATMEL Corporation

部品番号 TS87C54X2-VIA
部品情報  8-bit CMOS Microcontroller 16/32 Kbytes ROM/OTP
Download  62 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ATMEL [ATMEL Corporation]
ホームページ  http://www.atmel.com
Logo ATMEL - ATMEL Corporation

TS87C54X2-VIA データシート(HTML) 4 Page - ATMEL Corporation

  TS87C54X2-VIA Datasheet HTML 1Page - ATMEL Corporation TS87C54X2-VIA Datasheet HTML 2Page - ATMEL Corporation TS87C54X2-VIA Datasheet HTML 3Page - ATMEL Corporation TS87C54X2-VIA Datasheet HTML 4Page - ATMEL Corporation TS87C54X2-VIA Datasheet HTML 5Page - ATMEL Corporation TS87C54X2-VIA Datasheet HTML 6Page - ATMEL Corporation TS87C54X2-VIA Datasheet HTML 7Page - ATMEL Corporation TS87C54X2-VIA Datasheet HTML 8Page - ATMEL Corporation TS87C54X2-VIA Datasheet HTML 9Page - ATMEL Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 62 page
background image
4
4431E–8051–04/06
AT/TS8xC54/8X2
Table 4-1.
All SFRs with their address and their reset value
Bit
address-
able
Non Bit addressable
0/8
1/9
2/A
3/B
4/C
5/D
6/E
7/F
F8h
FFh
F0h
B
0000 0000
F7h
E8h
EFh
E0h
ACC
0000 0000
E7h
D8h
DFh
D0h
PSW
0000 0000
D7h
C8h
T2CON
0000 0000
T2MOD
XXXX XX00
RCAP2L
0000 0000
RCAP2H
0000 0000
TL2
0000 0000
TH2
0000 0000
CFh
C0h
C7h
B8h
IP
XX00 0000
SADEN
0000 0000
BFh
B0h
P3
1111 1111
IPH
XX00 0000
B7h
A8h
IE
0X00 0000
SADDR
0000 0000
AFh
A0h
P2
1111 1111
AUXR1
XXXX 0XX0
WDTRST
XXXX XXXX
WDTPRG
XXXX X000
A7h
98h
SCON
0000 0000
SBUF
XXXX XXXX
9Fh
90h
P1
1111 1111
97h
88h
TCON
0000 0000
TMOD
0000 0000
TL0
0000 0000
TL1
0000 0000
TH0
0000 0000
TH1
0000 0000
AUXR
XXXX XXX0
CKCON
XXXX XXX0
8Fh
80h
P0
1111 1111
SP
0000 0111
DPL
0000 0000
DPH
0000 0000
PCON
00X1 0000
87h
0/8
1/9
2/A
3/B
4/C
5/D
6/E
7/F
reserved


同様の部品番号 - TS87C54X2-VIA

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ATMEL Corporation
TS87C54X2 ATMEL-TS87C54X2 Datasheet
1Mb / 58P
   8-bit CMOS Microcontroller 16/32 Kbytes ROM/OTP
logo
TEMIC Semiconductors
TS87C54X2 TEMIC-TS87C54X2 Datasheet
288Kb / 58P
   8-bit CMOS Microcontroller 0-60 MHz
More results

同様の説明 - TS87C54X2-VIA

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ATMEL Corporation
TS80C54X2 ATMEL-TS80C54X2 Datasheet
1Mb / 58P
   8-bit CMOS Microcontroller 16/32 Kbytes ROM/OTP
TS80C32X2 ATMEL-TS80C32X2_08 Datasheet
603Kb / 55P
   8-bit Microcontroller 8 Kbytes ROM/OTP, ROMless
T89C51RC2 ATMEL-T89C51RC2 Datasheet
251Kb / 9P
   8-bit Microcontroller with 16 Kbytes/ 32 Kbytes FLASH
logo
SHENZHEN FUMAN ELECTRON...
TC78P153 FUMAN-TC78P153 Datasheet
1Mb / 29P
   8-bit OTP ROM microcontroller
TC8P53 FUMAN-TC8P53 Datasheet
1Mb / 29P
   8-bit OTP ROM microcontroller
logo
ELAN Microelectronics C...
EM78P157N EMC-EM78P157N Datasheet
495Kb / 56P
   8-Bit Microcontroller with OTP ROM
EM78P154N EMC-EM78P154N Datasheet
487Kb / 46P
   8-Bit Microcontroller with OTP ROM
EM78P211 EMC-EM78P211 Datasheet
63Kb / 4P
   8-Bit Microcontroller with OTP ROM
logo
List of Unclassifed Man...
EM78P152S ETC1-EM78P152S Datasheet
661Kb / 52P
   8-Bit Microcontroller with OTP ROM
logo
ELAN Microelectronics C...
EM78P153K EMC-EM78P153K Datasheet
903Kb / 68P
   8-Bit Microcontroller with OTP ROM
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com