データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BAR65-02V データシート(PDF) 2 Page - Infineon Technologies AG

部品番号 BAR65-02V
部品情報  Silicon PIN Diode
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  INFINEON [Infineon Technologies AG]
ホームページ  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

BAR65-02V データシート(HTML) 2 Page - Infineon Technologies AG

  BAR65-02V Datasheet HTML 1Page - Infineon Technologies AG BAR65-02V Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG BAR65-02V Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG BAR65-02V Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG BAR65-02V Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG BAR65-02V Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG BAR65-02V Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG BAR65-02V Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG BAR65-02V Datasheet HTML 9Page - Infineon Technologies AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 12 page
background image
2007-04-19
2
BAR65...
Thermal Resistance
Parameter
Symbol
Value
Unit
Junction - soldering point1)
BAR65-02L
BAR65-02V
BAR65-03W
RthJS
≤ 90
≤ 130
≤ 145
K/W
Electrical Characteristics at TA = 25°C, unless otherwise specified
Parameter
Symbol
Values
Unit
min.
typ.
max.
DC Characteristics
Reverse current
VR = 20 V
IR
-
-
20
nA
Forward voltage
IF = 100 mA
VF
-
0.93
1
V
1For calculation of RthJA please refer to Application Note Thermal Resistance


同様の部品番号 - BAR65-02V

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Infineon Technologies A...
BAR65-02V INFINEON-BAR65-02V Datasheet
464Kb / 8P
   Silicon PIN Diode
Feb-04-2003
BAR65-02V INFINEON-BAR65-02V Datasheet
981Kb / 12P
   Silicon PIN Diode
2011-06-14
More results

同様の説明 - BAR65-02V

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Leshan Radio Company
MMBV3700LT1 LRC-MMBV3700LT1 Datasheet
57Kb / 2P
   Silicon Pin Diode
logo
NXP Semiconductors
BAP70-02 PHILIPS-BAP70-02 Datasheet
53Kb / 8P
   Silicon PIN diode
2002 Aug 06
BAP1321-01 PHILIPS-BAP1321-01 Datasheet
75Kb / 7P
   Silicon PIN diode
2001 Nov 01
logo
Siemens Semiconductor G...
BA886 SIEMENS-BA886 Datasheet
26Kb / 2P
   Silicon PIN Diode
logo
NXP Semiconductors
BAP1321-03 PHILIPS-BAP1321-03 Datasheet
66Kb / 7P
   Silicon PIN diode
2004 Feb 17
logo
Vishay Siliconix
S391D VISHAY-S391D Datasheet
45Kb / 3P
   Silicon PIN Diode
Rev. 2, 09-Apr-99
S392D VISHAY-S392D Datasheet
46Kb / 3P
   Silicon PIN Diode
Rev. 2, 09-Apr-99
logo
Leshan Radio Company
BAP65-02 LRC-BAP65-02 Datasheet
108Kb / 2P
   Silicon PIN diode
logo
NXP Semiconductors
BAP64-02 PHILIPS-BAP64-02 Datasheet
53Kb / 8P
   Silicon PIN diode
1999 Sep 21
logo
Quanzhou Jinmei Electro...
BAP70-05_2015 JMNIC-BAP70-05_2015 Datasheet
55Kb / 7P
   Silicon PIN diode
BAP1321-02_2015 JMNIC-BAP1321-02_2015 Datasheet
73Kb / 8P
   Silicon PIN diode
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com