データシートサーチシステム |
|
BAR63-05W データシート(PDF) 3 Page - Infineon Technologies AG |
|
BAR63-05W データシート(HTML) 3 Page - Infineon Technologies AG |
3 / 16 page 2007-04-19 3 BAR63... Electrical Characteristics at TA = 25°C, unless otherwise specified Parameter Symbol Values Unit min. typ. max. AC Characteristics Diode capacitance VR = 5 V, f = 1 MHz VR = 0 V, 100 MHz ... 1.8 GHz CT - - 0.21 0.3 0.3 - pF Reverse parallel resistance VR = 0 V, f = 100 MHz VR = 0 V, f = 1 GHz VR = 0 V, f = 1.8 GHz RP - - - 500 15 5 - - - k Ω Forward resistance IF = 5 mA, f = 100 MHz IF = 10 mA, f = 100 MHz rf - - 1.2 1 2 - Ω Charge carrier life time IF = 10 mA, IR = 6 mA, measured at IR = 3 mA, RL = 100 Ω τ rr - 75 - ns I-region width WI - 4.5 - µm Insertion loss1) IF = 1 mA, f = 1.8 GHz IF = 5 mA, f = 1.8 GHz IF = 10 mA, f = 1.8 GHz IL - - - 0.15 0.11 0.1 - - - dB Isolation1) VR = 0 V, f = 0.9 GHz VR = 0 V, f = 1.8 GHz VR = 0 V, f = 2.45 GHz ISO - - - 17.9 12.3 10 - - - 1BAR63-02L in series configuration, Z = 50 Ω |
同様の部品番号 - BAR63-05W |
|
同様の説明 - BAR63-05W |