データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BCP68-25 データシート(PDF) 2 Page - Infineon Technologies AG

部品番号 BCP68-25
部品情報  NPN Silicon AF Transistor
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  INFINEON [Infineon Technologies AG]
ホームページ  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

BCP68-25 データシート(HTML) 2 Page - Infineon Technologies AG

  BCP68-25 Datasheet HTML 1Page - Infineon Technologies AG BCP68-25 Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG BCP68-25 Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG BCP68-25 Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG BCP68-25 Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG BCP68-25 Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
2
2008-10-10
BCP68-25
Thermal Resistance
Parameter
Symbol
Value
Unit
Junction - soldering point1)
RthJS
≤ 12
K/W
Electrical Characteristics at TA = 25°C, unless otherwise specified
Parameter
Symbol
Values
Unit
min.
typ.
max.
DC Characteristics
Collector-emitter breakdown voltage
IC = 30 mA, IB = 0
V(BR)CEO
20
-
-
V
Collector-base breakdown voltage
IC = 10 µA, IE = 0
V(BR)CBO
25
-
-
Collector-emitter breakdown voltage
IC = 10 µA, VBE = 0
V(BR)CES
25
-
-
Emitter-base breakdown voltage
IE = 10 µA, IC = 0
V(BR)EBO
5
-
-
Collector-base cutoff current
VCB = 25 V, IE = 0
VCB = 25 V, IE = 0 , TA = 150 °C
ICBO
-
-
-
-
0.1
100
µA
DC current gain2)
IC = 5 mA, VCE = 10 V
IC = 500 mA, VCE = 1 V
IC = 1 A, VCE = 1 V
hFE
50
160
60
-
250
-
-
375
-
-
Collector-emitter saturation voltage2)
IC = 1 A, IB = 100 mA
VCEsat
-
-
0.5
V
Base-emitter voltage2)
IC = 5 mA, VCE = 10 V
IC = 1 A, VCE = 1 V
VBE(ON)
-
-
0.6
-
-
1
AC Characteristics
Transition frequency
IC = 100 mA, VCE = 5 V, f = 100 MHz
fT
-
100
-
MHz
1For calculation of RthJA please refer to Application Note Thermal Resistance
2Pulse test: t < 300µs; D < 2%


同様の部品番号 - BCP68-25

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
BCP68-25 PHILIPS-BCP68-25 Datasheet
45Kb / 8P
   NPN medium power transistor
1999 Apr 08
logo
Zetex Semiconductors
BCP68-25 ZETEX-BCP68-25 Datasheet
43Kb / 1P
   NPN SILICON PLANAR MEDIUM POWER TRANSISTOR
logo
Siemens Semiconductor G...
BCP68-25 SIEMENS-BCP68-25 Datasheet
136Kb / 4P
   NPN Silicon AF Transistor (For general AF application High collector current High current gain)
logo
Infineon Technologies A...
BCP68-25 INFINEON-BCP68-25 Datasheet
43Kb / 4P
   NPN Silicon AF Transistor
Nov-29-2001
logo
NXP Semiconductors
BCP68-25 NXP-BCP68-25 Datasheet
173Kb / 12P
   NPN medium power transistor; 20 V, 1 A
2003 Nov 25
More results

同様の説明 - BCP68-25

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Infineon Technologies A...
BCP68 INFINEON-BCP68 Datasheet
43Kb / 4P
   NPN Silicon AF Transistor
Nov-29-2001
SMBTA06 INFINEON-SMBTA06 Datasheet
125Kb / 4P
   NPN Silicon AF Transistor
Feb-20-2002
logo
Siemens Semiconductor G...
SMBTA20 SIEMENS-SMBTA20 Datasheet
146Kb / 4P
   NPN Silicon AF Transistor
logo
Infineon Technologies A...
BC817K-40E6327 INFINEON-BC817K-40E6327 Datasheet
863Kb / 11P
   NPN Silicon AF Transistor
2011-09-19
BC817-25WE6327 INFINEON-BC817-25WE6327 Datasheet
858Kb / 11P
   NPN Silicon AF Transistor
2011-09-19
BCW65 INFINEON-BCW65 Datasheet
50Kb / 5P
   NPN Silicon AF Transistor
Jul-10-2001
BC817SU INFINEON-BC817SU_10 Datasheet
537Kb / 6P
   NPN Silicon AF Transistor
2011-08-30
logo
Siemens Semiconductor G...
SMBTA06M SIEMENS-SMBTA06M Datasheet
31Kb / 4P
   NPN Silicon AF Transistor
logo
Infineon Technologies A...
BC817SU INFINEON-BC817SU_08 Datasheet
532Kb / 6P
   NPN Silicon AF Transistor
2008-10-20
BC817-16 INFINEON-BC817-16 Datasheet
864Kb / 11P
   NPN Silicon AF Transistor
2008-04-11
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com