データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FP10R12W1T4 データシート(PDF) 3 Page - Infineon Technologies AG

部品番号 FP10R12W1T4
部品情報  EasyPIM??Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled 4 Diode und NTC
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  INFINEON [Infineon Technologies AG]
ホームページ  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

FP10R12W1T4 データシート(HTML) 3 Page - Infineon Technologies AG

  FP10R12W1T4 Datasheet HTML 1Page - Infineon Technologies AG FP10R12W1T4 Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG FP10R12W1T4 Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG FP10R12W1T4 Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG FP10R12W1T4 Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG FP10R12W1T4 Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG FP10R12W1T4 Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG FP10R12W1T4 Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG FP10R12W1T4 Datasheet HTML 9Page - Infineon Technologies AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 12 page
background image
3
Technische Information / technical information
FP10R12W1T4
IGBT-Module
IGBT-modules
prepared by: DK
approved by: MB
date of publication: 2009-10-30
revision: 2.1
Vorläufige Daten
preliminary data
Diode-Wechselrichter / diode-inverter
Höchstzulässige Werte / maximum rated values
Periodische Spitzensperrspannung
repetitive peak reverse voltage
TÝÎ = 25°C
Vçç¢
1200
V
Dauergleichstrom
DC forward current
10
A
Periodischer Spitzenstrom
repetitive peak forward current
t« = 1 ms
IŒç¢
20
A
Grenzlastintegral
I²t - value
Vç = 0 V, t« = 10 ms, TÝÎ = 125°C
Vç = 0 V, t« = 10 ms, TÝÎ = 150°C
I²t
16,0
14,0
A²s
A²s
Charakteristische Werte / characteristic values
min.
typ.
max.
Durchlassspannung
forward voltage
IŒ = 10 A, V•Š = 0 V
IŒ = 10 A, V•Š = 0 V
IŒ = 10 A, V•Š = 0 V
1,75
1,75
1,75
2,25
V
V
V
TÝÎ = 25°C
TÝÎ = 125°C
TÝÎ = 150°C
Rückstromspitze
peak reverse recovery current
IŒ = 10 A, - diŒ/dt = 500 A/ s (TÝÎ=150°C)
Vç = 600 V
V•Š = -15 V
Iç¢
12,0
10,0
8,00
A
A
A
TÝÎ = 25°C
TÝÎ = 125°C
TÝÎ = 150°C
Sperrverzögerungsladung
recovered charge
IŒ = 10 A, - diŒ/dt = 500 A/ s (TÝÎ=150°C)
Vç = 600 V
V•Š = -15 V
0,90
1,70
1,90
C
C
C
TÝÎ = 25°C
TÝÎ = 125°C
TÝÎ = 150°C
Abschaltenergie pro Puls
reverse recovery energy
IŒ = 10 A, - diŒ/dt = 500 A/ s (TÝÎ=150°C)
Vç = 600 V
V•Š = -15 V
EØþÊ
0,24
0,52
0,59
mJ
mJ
mJ
TÝÎ = 25°C
TÝÎ = 125°C
TÝÎ = 150°C
Innerer Wärmewiderstand
thermal resistance, junction to case
pro Diode / per diode
RÚÌœ†
1,75
1,90
K/W
Übergangs-Wärmewiderstand
thermal resistance, case to heatsink
pro Diode / per diode
ð«ÈÙÚþ = 1 W/(m·K) /
ðÃØþÈÙþ = 1 W/(m·K)
RÚ̆™
1,30
K/W
Diode-Gleichrichter / diode-rectifier
Höchstzulässige Werte / maximum rated values
Periodische Rückw. Spitzensperrspannung
repetitive peak reverse voltage
TÝÎ = 25°C
Vçç¢
1600
V
Durchlassstrom Grenzeffektivwert pro Dio.
forward current RMS maximum per diode
T† = 80°C
IŒç¢»¢
30
A
Gleichrichter Ausgang Grenzeffektivstrom
maximum RMS current at Rectifier output
T† = 80°C
I碻¢
30
A
Stoßstrom Grenzwert
surge forward current
tÔ = 10 ms, TÝÎ = 25°C
tÔ = 10 ms, TÝÎ = 150°C
IŒ»¢
300
245
A
A
Grenzlastintegral
I²t - value
tÔ = 10 ms, TÝÎ = 25°C
tÔ = 10 ms, TÝÎ = 150°C
I²t
450
300
A²s
A²s
Charakteristische Werte / characteristic values
min.
typ.
max.
Durchlassspannung
forward voltage
TÝÎ = 150°C, IŒ = 10 A
0,80
V
Sperrstrom
reverse current
TÝÎ = 150°C, Vç = 1600 V
1,00
mA
Innerer Wärmewiderstand
thermal resistance, junction to case
pro Diode
per diode
RÚÌœ†
1,20
1,35
K/W
Übergangs-Wärmewiderstand
thermal resistance, case to heatsink
pro Diode / per diode
ð«ÈÙÚþ = 1 W/(m·K) /
ðÃØþÈÙþ = 1 W/(m·K)
RÚ̆™
1,15
K/W


同様の部品番号 - FP10R12W1T4

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Infineon Technologies A...
FP10R12W1T4 INFINEON-FP10R12W1T4 Datasheet
969Kb / 12P
   EasyPIM Modul mit Trench
2013-10-03 revision:2.1
FP10R12W1T4P INFINEON-FP10R12W1T4P Datasheet
771Kb / 12P
   EasyPIM Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled
V3.0 2017-05-04
FP10R12W1T4P_B11 INFINEON-FP10R12W1T4P_B11 Datasheet
792Kb / 12P
   EasyPIM Modul mit Trench
V3.0 2017-05-04
FP10R12W1T4 INFINEON-FP10R12W1T4_13 Datasheet
969Kb / 12P
   EasyPIM Modul mit Trench
2013-10-03 revision:2.1
FP10R12W1T4_B11 INFINEON-FP10R12W1T4_B11 Datasheet
422Kb / 11P
   IGBT-Wechselrichter / IGBT-inverter
2009-10-19 revision: 2.0
More results

同様の説明 - FP10R12W1T4

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Infineon Technologies A...
FP10R12W1T4P INFINEON-FP10R12W1T4P Datasheet
771Kb / 12P
   EasyPIM Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled
V3.0 2017-05-04
F3L300R07PE4 INFINEON-F3L300R07PE4_13 Datasheet
852Kb / 11P
   EconoPACK4 Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled 4 Diode und NTC
2013-11-05 revision:2.1
F3L400R07ME4_B22 INFINEON-F3L400R07ME4_B22 Datasheet
773Kb / 11P
   EconoDUAL3 Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled Diode und NTC
2013-11-11 revision:3.1
FF600R17ME4 INFINEON-FF600R17ME4 Datasheet
543Kb / 9P
   EconoDUAL?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled Diode und NTC
V3.0 2016-11-08
F3L400R07ME4_B23 INFINEON-F3L400R07ME4_B23 Datasheet
776Kb / 11P
   EconoDUAL3 Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled Diode und NTC
2013-11-11 revision:3.1
FD200R12PT4_B6 INFINEON-FD200R12PT4_B6 Datasheet
834Kb / 10P
   EconoPACK 4 Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled Diode und NTC
2013-11-11 revision:3.0
FD300R07PE4_B6 INFINEON-FD300R07PE4_B6 Datasheet
838Kb / 10P
   EconoPACK4 Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled Diode und NTC
2013-11-11 revision:2.2
DF300R07PE4_B6 INFINEON-DF300R07PE4_B6 Datasheet
847Kb / 10P
   EconoPACK4 Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled Diode und NTC
2013-11-11 revision:2.1
FF900R12IE4V INFINEON-FF900R12IE4V Datasheet
1Mb / 9P
   PrimePACK?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled 4 Diode und NTC
2013-11-26 revision:2.0
FS100R17N3E4 INFINEON-FS100R17N3E4 Datasheet
691Kb / 9P
   EconoPACK?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled Diode und NTC
2013-11-11 revision:2.0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com