データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LMR040-0700-27F9-20100TW データシート(PDF) 5 Page - Cree, Inc

部品番号 LMR040-0700-27F9-20100TW
部品情報  Cree LED Module LMR4 with TrueWhite Technology
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  CREE [Cree, Inc]
ホームページ  http://www.cree.com/
Logo CREE - Cree, Inc

LMR040-0700-27F9-20100TW データシート(HTML) 5 Page - Cree, Inc

  LMR040-0700-27F9-20100TW Datasheet HTML 1Page - Cree, Inc LMR040-0700-27F9-20100TW Datasheet HTML 2Page - Cree, Inc LMR040-0700-27F9-20100TW Datasheet HTML 3Page - Cree, Inc LMR040-0700-27F9-20100TW Datasheet HTML 4Page - Cree, Inc LMR040-0700-27F9-20100TW Datasheet HTML 5Page - Cree, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 5 page
background image
5
CLM-DS01-LMR4 Rev 1
Cree, Inc.
4600 Silicon Drive
Durham, NC 27703
USA Tel: +1.919.313.5300
www.cree.com/modules
Copyright © 2010 Cree, Inc. All rights reserved. The information in this document is subject to change
without notice. Cree, the Cree logo, and TrueWhite are registered trademarks, and Cree TrueWhite and
the Cree TrueWhite Technology logo are trademarks of Cree, Inc.
Order Codes
SSSSSS-LLLL-CCCC-NNNNNNN
Luminous flux
0700 = 700 lumens nominal
CRI
9 = 90+ CRI
Power supply
1 = 120 volt
2 = 230 volt
Color temp
27F = 2700 K CCT
Form factor
040 = 4-inch diameter
Series
LMR = LED Module Round
Internal code
TW = TrueWhite


同様の部品番号 - LMR040-0700-27F9-20100TW

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Cree, Inc
LMR040-0700-27F9-10100TW CREE-LMR040-0700-27F9-10100TW Datasheet
703Kb / 2P
   LED Module with TrueWhite Technology
More results

同様の説明 - LMR040-0700-27F9-20100TW

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Cree, Inc
LMH6 CREE-LMH6 Datasheet
772Kb / 5P
   LED Module with Cree TrueWhite Technology
LMR040-0700-40F8-10100EW CREE-LMR040-0700-40F8-10100EW Datasheet
550Kb / 5P
   Cree LED Module LMR4 with EasyWhite??Technology
LMH020-0850-40F9-00000TW CREE-LMH020-0850-40F9-00000TW Datasheet
575Kb / 2P
   Cree® LMH2 LED Module with TrueWhite® Technology
2011
LMR4 CREE-LMR4 Datasheet
703Kb / 2P
   LED Module with TrueWhite Technology
LMR2 CREE-LMR2 Datasheet
513Kb / 5P
   Cree짰 LED Module LMR2 with Cree TrueWhite짰 Technology
CR22-32L-35K-CMA CREE-CR22-32L-35K-CMA Datasheet
369Kb / 3P
   CR22 Architectural LED Troffer with Cree SmartCast Technology
CP41A-RDS CREE-CP41A-RDS Datasheet
925Kb / 10P
   Cree P4 LED
C460UT200-0201 CREE-C460UT200-0201 Datasheet
323Kb / 5P
   Cree UltraThin LED
C512A-WNS-CZ0B0151 CREE-C512A-WNS-CZ0B0151 Datasheet
979Kb / 10P
   Cree 5mm Round LED
CXA1512 CREE-CXA1512_13 Datasheet
1Mb / 19P
   Cree XLamp CXA1512 LED
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com